công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SB1100 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd |
|
SB1100 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd |
1 / 2 page 21 SB120 ...... SB1100 塑封肖特基二极管 SB 120 SB 130 30 1.0 40 0.5 10 50 SB 140 20 40 14 28 110 SIYU R SB 150 SB 180 50 80 35 56 0.5 0.7 80 V V ℃ A V A mA ℃ /W pF 单位 Unit V VR(RMS) ·正向压降低。 Low Forward Voltage Drop 最大正向平均整流电流 最大峰值反向电压 最大反向有效值电压 -55 --- +150 VRRM IFM ·大电流承受能力。 High Current Capability 最大正向电压降 IF = 1.0A VF 正向峰值浪涌电流 8.3mS单一正弦半波 IFSM 最大反向漏电流 IR 典型热阻 工作温度和存储温度 RθJA Tj, TSTG 典型结电容 VR = 4.0V f = 1.0MHz Cj TA = 25℃ TA = 100℃ ·高温焊接保证 High temperature soldering guaranteed: 260℃/10 秒, 0.375" (9.5mm)引线长度。 260℃/10 seconds, 0.375" (9.5mm) lead length, ·引线可承受 5 磅 (2.3kg) 拉力。 5 lbs. (2.3kg) tension 机械数据 Mechanical Data ·端子 : 镀锡轴向引线 Terminals: Plated axial leads ·极性 : 色环端为负极 Polarity: Color band denotes cathode end ·安装位置 : 任意 Mounting Position: Any 特征 Features 1.0(25.4) MIN .205(5.2) .166(4.2) 1.0(25.4) MIN .107(2.7) .080(2.0) DIA DIA .034(0.9) .028(0.7) DO-41 Unit:inch(mm) PLASTIC SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER Maximum repetitive peak reverse voltage Maximum RMS voltage 最大直流阻断电压 Maximum DC blocking voltage Maximum average forward rectified current Maximum forward voltage Peak forward surge current 8.3 ms single half sine-wave Maximum reverse current Typical thermal resistance Operating junction and storage temperature range Type junction capacitance 极限值和电参数 TA = 25℃ 除非另有规定。 Maximum Ratings & Electrical Characteristics Ratings at 25℃ ambient temperature unless otherwise specified. 符号 Symbols VDC 30 20 40 50 80 大昌电子 DACHANG ELECTRONICS SB 160 60 42 60 SB 1100 100 70 100 0.85 60 ·引线和管体皆符合RoHS标准 。 Lead and body according with RoHS standard |
Số phần tương tự - SB1100 |
|
Mô tả tương tự - SB1100 |
|
|
Link URL |
Chính sách bảo mật |
ALLDATASHEET.VN |
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |