công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SB120 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd

tên linh kiện SB120
Giải thích chi tiết về linh kiện  PLASTIC SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DACHANG [Rugao Dachang Electronics Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.dachang.com.cn
Logo DACHANG - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd

SB120 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd

  SB120 Datasheet HTML 1Page - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd SB120 Datasheet HTML 2Page - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SB120 ...... SB1100
SIYU R
正向特性曲线(典型值)
正向电压
VF(V)
环境温度 Ta(
°C)
通过电流的周期
浪涌特性曲线(最大值)
特性曲线 Characteristic Curves
TYPICAL FORWARD CHARACTERISTIC
FORWARD CURRENT DERATING CURVE
VF Instantaneous Forward Voltage (V)
Tamb, ambient temperature (°C)
MAXIMUM NON REPETITIVE
PEAK FORWARD SURGE CURRENT
Number of Cycles at 60 Hz.
正向电流降额曲线
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
25
50
75 100 125 150 175
1
2
4 6
10
20
40
100
40
30
20
10
0
50
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0.01
0.1
0.2
1
2
10
Tj = 25 °C
SB120 thru
SB140
SB150
SB160
SB180
SB1100
10mm
10mm
大昌电子
DACHANG ELECTRONICS


Số phần tương tự - SB120

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
SB120 PANJIT-SB120 Datasheet
45Kb / 2P
   1 AMPERE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE 50 to 100 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
SAMYANG ELECTRONICS CO....
SB120 SAMYANG-SB120 Datasheet
1Mb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SB120 PANJIT-SB120 Datasheet
56Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Vishay Siliconix
SB120 VISHAY-SB120 Datasheet
109Kb / 2P
   Schottky Barrier Rectifier
04-Jun-03
logo
Unisonic Technologies
SB120 UTC-SB120 Datasheet
119Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - SB120

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rugao Dachang Electroni...
20SQ020 DACHANG-20SQ020 Datasheet
117Kb / 2P
   PLASTIC SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB320 DACHANG-SB320 Datasheet
118Kb / 2P
   PLASTIC SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB2150 DACHANG-SB2150 Datasheet
116Kb / 2P
   PLASTIC SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
20SQ020 DACHANG-20SQ020_15 Datasheet
117Kb / 2P
   PLASTIC SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
SB220S VISHAY-SB220S_15 Datasheet
79Kb / 5P
   Schottky Barrier Plastic Rectifier
Revision: 20-Jan-14
logo
Rugao Dachang Electroni...
SB220 DACHANG-SB220_15 Datasheet
118Kb / 2P
   PLASTIC SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
1N5817 DACHANG-1N5817_15 Datasheet
118Kb / 2P
   PLASTIC SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
SB220S VISHAY-SB220S_V01 Datasheet
75Kb / 4P
   Schottky Barrier Plastic Rectifier
01-Jan-2022
SB220 VISHAY-SB220_V01 Datasheet
74Kb / 5P
   Schottky Barrier Plastic Rectifier
01-Jan-2022
SB340-E3 VISHAY-SB340-E3 Datasheet
76Kb / 4P
   Schottky Barrier Plastic Rectifier
Revision: 13-Aug-13
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com