công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS19310ACX6RFG bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS19310ACX6RFG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single-Stage PFC TRIAC Dimmable LED Driver
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS19310ACX6RFG bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS19310ACX6RFG Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS19310ACX6RFG Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS19310ACX6RFG Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS19310ACX6RFG Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS19310ACX6RFG Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS19310ACX6RFG Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS19310ACX6RFG Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS19310ACX6RFG Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
TS19310A/B
Single-Stage PFC
TRIAC Dimmable LED Driver
7/8
Version: A14
SOT-26 Mechanical Drawing
Unit: Millimeters
Marking Diagram
SM
SN
= TS19310CXA Device Code
= TS19310CXB Device Code
L
= Lot Code A~Z
Y
= Year Code
(D=2014, E=2015, F=2016, G=2017, H=2018, J=2019, K=2020)
W
= Week Code
A~Z = wk1~wk26
A~Z = wk27~wk52


Số phần tương tự - TS19310ACX6RFG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS19320CS TSC-TS19320CS Datasheet
295Kb / 2P
   Phase-Cut Dimmable Flyback or Buck-Boost Current Control with Active PFC for LED lighting
TS19340CS14 TSC-TS19340CS14 Datasheet
450Kb / 9P
   Secondary-Side Constant Current and Constant Voltage Controller with PWM / Linear Dimming
TS1935 TSC-TS1935 Datasheet
391Kb / 8P
   1.6MHz Boost Converter with 30V Internal FET Switch
TS1935B TSC-TS1935B Datasheet
84Kb / 6P
   1.9A / 1.2MHz Boost DC to Dc Converter
TS1935B TSC-TS1935B Datasheet
375Kb / 8P
   1.9A / 1.2MHz Boost DC to Dc Converter
More results

Mô tả tương tự - TS19310ACX6RFG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
AP1690 DIODES-AP1690 Datasheet
388Kb / 9P
   SINGLE STAGE PRIMARY SIDE REGULATION PFC CONTROLLER FOR DIMMABLE LED DRIVER
AL1692K DIODES-AL1692K Datasheet
977Kb / 14P
   TRIAC DIMMABLE LED DRIVER
Rev. 2 - 2 December 2022
logo
Dialog Semiconductor
IW3636 DIALOG-IW3636 Datasheet
432Kb / 6P
   Single-Stage LED Driver with PFC
logo
Texas Instruments
LM3445MM TI-LM3445MM Datasheet
1Mb / 39P
[Old version datasheet]   Triac Dimmable Offline LED Driver
logo
Cirrus Logic
CS1610 APEX-CS1610 Datasheet
274Kb / 17P
   TRIAC Dimmable LED Driver IC
logo
National Semiconductor ...
LM3445 NSC-LM3445 Datasheet
1Mb / 26P
   Triac Dimmable Offline LED Driver
logo
Cirrus Logic
CS1610A CIRRUS-CS1610A Datasheet
264Kb / 18P
   TRIAC Dimmable LED Driver IC
logo
Global Mixed-mode Techn...
G5345 GMT-G5345 Datasheet
58Kb / 1P
   Triac Dimmable Offline LED Driver
logo
Texas Instruments
LM3445 TI1-LM3445_15 Datasheet
1Mb / 42P
[Old version datasheet]   TRIAC Dimmable Offline LED Driver
logo
TE Connectivity Ltd
SSL-18W TEC-SSL-18W Datasheet
605Kb / 2P
   18W Triac Dimmable LED Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com