công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS5204CX33RF bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS5204CX33RF
Giải thích chi tiết về linh kiện  80mA Low Noise LDO Voltage Regulator
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS5204CX33RF bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS5204CX33RF Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5204CX33RF Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5204CX33RF Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5204CX33RF Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5204CX33RF Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5204CX33RF Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5204CX33RF Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5204CX33RF Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS5204CX33RF Datasheet HTML 9Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
TS5204
80mA Low Noise LDO Voltage Regulator
7/9
Version: J13
SOT-89 Mechanical Drawing
Marking Diagram
Y
= Year Code
M
= Month Code
(A=Jan, B=Feb, C=Mar, D=Apl, E=May, F=Jun, G=Jul, H=Aug, I=Sep,
J=Oct, K=Nov, L=Dec)
L
= Lot Code
XX = Voltage
(50 = 5.0V)
SOT-89 DIMENSION
DIM
MILLIMETERS
INCHES
MIN
MAX
MIN
MAX
A
4.40
4.60
0.173
0.181
B
1.40
1.75
0.055
0.069
C
2.40
2.60
0.094
0.102
D
0.36
0.48
0.014
0.018
E
1.40
1.60
0.054
0.063
F
2.90
3.10
0.114
0.122
G
0.89
1.20
0.035
0.047
H
--
4.25
--
0.167
I
1.40
1.60
0.055
0.068
J
0.38
0.43
0.014
0.017


Số phần tương tự - TS5204CX33RF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS5204CX33 TSC-TS5204CX33 Datasheet
141Kb / 4P
   150mA Low Noise LDO Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - TS5204CX33RF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS5213 TSC-TS5213_15 Datasheet
310Kb / 8P
   80mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable Function
TS5213 TSC-TS5213_10 Datasheet
550Kb / 8P
   80mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable Function
TS5213 TSC-TS5213 Datasheet
411Kb / 8P
   80mA Low Noise LDO Voltage Regulator with Enable Function
logo
Fairchild Semiconductor
ILC7010 FAIRCHILD-ILC7010 Datasheet
369Kb / 11P
   80mA SC70 Low Noise CMOS RF-LDO Regulator
logo
Impala Linear Corporati...
ILC7010 IMPALA-ILC7010 Datasheet
50Kb / 4P
   80MA SC70 ULTRA LOW NOISE CMOS RF-LDO REGULATOR
ILC7011 IMPALA-ILC7011 Datasheet
46Kb / 4P
   80mA SC70 Ultra Low Noise CMOS RF-LDO??Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS5204 TSC-TS5204_06 Datasheet
141Kb / 4P
   150mA Low Noise LDO Voltage Regulator
TS5204 TSC-TS5204_07 Datasheet
264Kb / 6P
   150mA Low Noise LDO Voltage Regulator
TS5204CQ50 TSC-TS5204CQ50 Datasheet
186Kb / 8P
   150mA Low Noise LDO Voltage Regulator
TS5204 TSC-TS5204 Datasheet
141Kb / 4P
   150mA Low Noise LDO Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com