công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS4264CW50RP bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS4264CW50RP
Giải thích chi tiết về linh kiện  5V/150mA Fixed-Voltage Ultra Low LDO
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS4264CW50RP bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS4264CW50RP Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS4264CW50RP Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS4264CW50RP Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS4264CW50RP Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS4264CW50RP Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS4264CW50RP Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
TS4264
5V/150mA Fixed-Voltage Ultra Low LDO
2/6
Version: B07
Absolute Maximum Rating
Limit Values
Parameter
Symbol
Min.
Max.
Unit
Notes
Input Voltage
VIN
-42
45
V
Input Voltage (Operating Range)
VIN (OPR)
5.5
45
V
Input Current
IIN
--
--
--
Internally Limited
Output Voltage
VOUT
-0.3
32
V
Output Current
IOUT
--
--
--
Internally Limited
Ground Current
IGND
50
--
mA
Junction Temperature
TJ
--
150
ºC
Junction Temperature (Operating Range)
TJ (OPR)
-40
150
ºC
Storage Temperature
TSTG
-50
150
ºC
Thermal Performance
Limit Values
Parameter
Symbol
Min.
Max.
Unit
Notes
Thermal Resistance Junction-Ambient
JA
--
80
oC/W
Thermal Resistance Junction-Pin
JP
--
17
oC/W
Note: Measured to pin 2 (tab)
Electrical Characteristics VIN=13.5V, -40≤ TJ ≤+150, unless otherwise specified.
Limit Values
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Notes
Output Voltage
VOUT
4.90
5.0
5.10
V
6V ≤ VIN ≤ 28V, 5mA ≤ Io ≤ 100mA
Output Current Limit
IOUT
120
150
--
mA
--
--
400
uA
Io=1mA
Current Consumption
IQ
--
10
15
mA
Io=100mA
Dropout Voltage (Note)
VDROP
--
0.25
0.5
V
Io=100mA
Load Regulation
REGLOAD
--
50
90
mV
5mA ≤ Io ≤ 100mA, VIN =13.5V
Line Regulation
REGLINE
--
15
30
mV
6V ≤ VIN ≤ 28V, Io=5mA
Ripple Rejection
PSRR
--
54
--
dB
f =100Hz, VR =0.5VPP
Note: Dropout voltage = VIN – VOUT
(Measured where VOUT has dropped 100mV from the nominal value obtained at VIN = 13.5V)


Số phần tương tự - TS4264CW50RP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS4264CW50RP TSC-TS4264CW50RP Datasheet
220Kb / 6P
   5V/150mA Fixed-Voltage Ultra Low LDO
More results

Mô tả tương tự - TS4264CW50RP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSP4264 TSC-TSP4264 Datasheet
432Kb / 6P
   5V/150mA Fixed-Voltage Ultra Low LDO
TS4264GCW50 TSC-TS4264GCW50_14 Datasheet
123Kb / 5P
   5V/150mA Fixed-Voltage Ultra Low LDO
TS4264 TSC-TS4264_07 Datasheet
220Kb / 6P
   5V/150mA Fixed-Voltage Ultra Low LDO
TS4264G TSC-TS4264G_08 Datasheet
273Kb / 5P
   5V/150mA Fixed-Voltage Ultra Low LDO
TS4268 TSC-TS4268_08 Datasheet
304Kb / 7P
   180mA Fixed-Voltage Ultra Low LDO
logo
RICOH electronics devic...
R1182K121B RICOH-R1182K121B Datasheet
975Kb / 23P
   Low Voltage 150mA LDO REGULATOR
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS4270 TSC-TS4270 Datasheet
407Kb / 9P
   5V Ultra Low Dropout Fixed Voltage Regulator
logo
Texas Instruments
LM9076 TI1-LM9076 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   150mA Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator
logo
RICOH electronics devic...
RP104X RICOH-RP104X Datasheet
523Kb / 32P
   150mA ULTRA LOW SUPPLY CURRENT LDO REGULATOR
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS4274 TSC-TS4274_13 Datasheet
120Kb / 6P
   5V/400mA Fixed Voltage Ultra Low Dropout Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com