công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS2937CW33RP bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS2937CW33RP
Giải thích chi tiết về linh kiện  500mA Ultra Low Dropout Voltage Regulator
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS2937CW33RP bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

Back Button TS2937CW33RP Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2937CW33RP Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2937CW33RP Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2937CW33RP Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2937CW33RP Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2937CW33RP Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2937CW33RP Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2937CW33RP Datasheet HTML 9Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2937CW33RP Datasheet HTML 10Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
TS2937
500mA Ultra Low Dropout Voltage Regulator
8/10
Version: D13
TO-252 Mechanical Drawing
Unit: Millimeters
Marking Diagram
Y
= Year Code
M
= Month Code
(A=Jan, B=Feb, C=Mar, D=Apl, E=May, F=Jun, G=Jul, H=Aug, I=Sep,
J=Oct, K=Nov, L=Dec)
L
= Lot Code
XX
= Voltage Code
(3.3=3.3V, 5.0=5V, 12=12V)


Số phần tương tự - TS2937CW33RP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS2937CW33 TSC-TS2937CW33 Datasheet
152Kb / 6P
   500mA Ultra Low Dropout Fixed Positive Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - TS2937CW33RP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS2937CZ50 TSC-TS2937CZ50 Datasheet
247Kb / 10P
   500mA Ultra Low Dropout Voltage Regulator
TS2937 TSC-TS2937_08 Datasheet
568Kb / 10P
   500mA Ultra Low Dropout Voltage Regulator
TS2937 TSC-TS2937_07 Datasheet
443Kb / 10P
   500mA Ultra Low Dropout Voltage Regulator
logo
Acutechnology Semicondu...
AQ533 ACUTECH-AQ533 Datasheet
633Kb / 10P
   Ultra-Low Dropout 500mA Voltage Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS2937 TSC-TS2937 Datasheet
152Kb / 6P
   500mA Ultra Low Dropout Fixed Positive Voltage Regulator
logo
Acutechnology Semicondu...
AQ8211 ACUTECH-AQ8211 Datasheet
631Kb / 10P
   Ultra-Low Dropout 500mA Voltage Regulator with Enable
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS2937A TSC-TS2937A Datasheet
151Kb / 6P
   500mA Ultra Low Dropout Fixed Positive Voltage Regulator
logo
New Japan Radio
NJU7223 NJRC-NJU7223 Datasheet
127Kb / 5P
   500mA Low Dropout Voltage Regulator
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS3107 ADMOS-AMS3107 Datasheet
82Kb / 9P
   500mA LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
AMS2907 ADMOS-AMS2907 Datasheet
80Kb / 8P
   500mA LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com