công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS2596 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS2596
Giải thích chi tiết về linh kiện  3A / 150KHz Buck Dc-Dc Converter
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS2596 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS2596_13 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2596_13 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2596_13 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2596_13 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2596_13 Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2596_13 Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2596_13 Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2596_13 Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2596_13 Datasheet HTML 9Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
TS2596
3A / 150KHz Buck Dc-Dc Converter
6/9
Version: E13
Electrical Characteristics Curve
Figure 1. Output Ripple
(VIN=12V, VOUT=5V, IO=3A)
Figure 2. Power On Test Wave
(VIN=12V, VOUT=5V, IO=3A)
Figure 3. Load Transient Response
(VIN=12V, VOUT=5V, IO=0.2~3A)
Figure 4. EN On Test Wave
(VIN=12V, VOUT=5V, IO=3A)
Figure 5. Efficiency
Figure 6. Efficiency


Số phần tương tự - TS2596_13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS2596CM TSC-TS2596CM Datasheet
400Kb / 8P
   3A / 150KHz Buck Dc-Dc Converter
TS2596CM5 TSC-TS2596CM5 Datasheet
131Kb / 6P
   3A Step Down Switching Voltage Regulator
TS2596CM505 TSC-TS2596CM505 Datasheet
131Kb / 6P
   3A Step Down Switching Voltage Regulator
TS2596CM53.3 TSC-TS2596CM53.3 Datasheet
131Kb / 6P
   3A Step Down Switching Voltage Regulator
TS2596CM533 TSC-TS2596CM533 Datasheet
131Kb / 6P
   3A Step Down Switching Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - TS2596_13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AP3003 BCDSEMI-AP3003 Datasheet
258Kb / 16P
   150kHz 3A BUCK DC-DC CONVERTER
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE2596 ACE-ACE2596 Datasheet
241Kb / 11P
   150KHz 3A Buck DC-DC Converter
VER 1.2
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS2596 TSC-TS2596_07 Datasheet
400Kb / 8P
   3A / 150KHz Buck Dc-Dc Converter
TS2596 TSC-TS2596_08 Datasheet
488Kb / 8P
   3A / 150KHz Buck Dc-Dc Converter
TS2496 TSC-TS2496 Datasheet
400Kb / 8P
   3A / 150KHz Buck Dc-Dc Converter
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE2596 ACE-ACE2596_12 Datasheet
523Kb / 11P
   150KHz 3A Buck DC-DC Converter
VER 1.3
logo
Diodes Incorporated
AP1507 DIODES-AP1507 Datasheet
200Kb / 10P
   150KHz, 3A PWM BUCK DC/DC CONVERTER
AP1507 Rev. 1
AP1501-50K5G-13 DIODES-AP1501-50K5G-13 Datasheet
190Kb / 12P
   150KHz, 3A PWM BUCK DC/DC CONVERTER
AP1501 DIODES-AP1501_09 Datasheet
190Kb / 12P
   150KHz, 3A PWM BUCK DC/DC CONVERTER
AP1501 Rev. 11
logo
Advanced Power Electron...
APE1702 A-POWER-APE1702_08 Datasheet
471Kb / 10P
   150KHz, 3A PWM BUCK DC/DC CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com