công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS431BCX-ZRFG bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS431BCX-ZRFG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Adjustable Precision Shunt Regulator
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS431BCX-ZRFG bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS431BCX-ZRFG Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS431BCX-ZRFG Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS431BCX-ZRFG Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS431BCX-ZRFG Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS431BCX-ZRFG Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS431BCX-ZRFG Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS431BCX-ZRFG Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS431BCX-ZRFG Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS431BCX-ZRFG Datasheet HTML 9Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
TS431-Z
Adjustable Precision Shunt Regulator
5/10
Version: C14
Applications Examples (Continue)
Figure 10: TRIAC Crowbar
Figure 11: SCR Crowbar
Figure 12: Single-Supply Comparator with
Temperature-Compensated Threshold
Figure 13: Constant Current Sink
Figure 14: Delay Timer
Vin
Vout
<Vref
V+
>Vref
≈0.74V


Số phần tương tự - TS431BCX-ZRFG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS431BCX-ZRFG TSC-TS431BCX-ZRFG Datasheet
552Kb / 10P
   Adjustable Precision Shunt Regulator
More results

Mô tả tương tự - TS431BCX-ZRFG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ceramate Technical
CP431 CERAMATE-CP431 Datasheet
347Kb / 9P
   Adjustable Precision shunt Regulator
logo
New Japan Radio
NJM431 NJRC-NJM431 Datasheet
216Kb / 5P
   ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
logo
Sipex Corporation
SPX431 SIPEX-SPX431 Datasheet
158Kb / 8P
   Precision Adjustable Shunt Regulator
logo
Compact Technology Corp...
TL431 CTC-TL431 Datasheet
399Kb / 7P
   Adjustable Precision Shunt Regulator
logo
E-CMOS Corporation
EC432L E-CMOS-EC432L Datasheet
343Kb / 7P
   Adjustable Precision Shunt Regulator
logo
Advanced Power Electron...
AP432 A-POWER-AP432 Datasheet
329Kb / 8P
   Adjustable Precision Shunt Regulator
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE431S ACE-ACE431S Datasheet
303Kb / 12P
   Adjustable Precision Shunt Regulator
VER 1.2
logo
List of Unclassifed Man...
SE431 ETC-SE431 Datasheet
215Kb / 8P
   ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
logo
Anpec Electronics Corop...
APL1431 ANPEC-APL1431 Datasheet
460Kb / 12P
   Adjustable Precision Shunt Regulator
logo
Ceramate Technical
CP432 CERAMATE-CP432 Datasheet
367Kb / 10P
   Adjustable Precision Shunt Regulator
logo
Toshiba Semiconductor
TA76431AS TOSHIBA-TA76431AS Datasheet
242Kb / 7P
   ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com