công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMAJ22 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện SMAJ22
Giải thích chi tiết về linh kiện  400W, 5V - 188V Surface Mount Transient Voltage Suppressor
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

SMAJ22 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  SMAJ22 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd SMAJ22 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd SMAJ22 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd SMAJ22 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd SMAJ22 Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd SMAJ22 Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd SMAJ22 Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
Min
Max
Min
Max
A
1.27
1.58
0.050
0.062
B
4.06
4.60
0.160
0.181
C
2.29
2.83
0.090
0.111
D
1.99
2.50
0.078
0.098
E
0.90
1.41
0.035
0.056
F
4.95
5.33
0.195
0.210
G
0.10
0.20
0.004
0.008
H
0.15
0.31
0.006
0.012
P/N =
Device Marking Code
G =
Green Compound
YW =
Date Code
F =
Factory Code
Document Number: DS_D1411078
Version: N15
MARKING DIAGRAM
Unit (inch)
0.066
0.060
0.155
0.095
0.215
C3.93
D2.41
E5.45
SUGGESTED PAD LAYOUT
Symbol
Unit (mm)
A1.68
B1.52
SMAJ SERIES
Taiwan Semiconductor
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS
DIM.
Unit (mm)
Unit (inch)
DO-214AC (SMA)


Số phần tương tự - SMAJ22

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Socay Electornics Co., ...
SMAJ22 SOCAY-SMAJ22 Datasheet
621Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
logo
Jinan Gude Electronic D...
SMAJ22 JGD-SMAJ22 Datasheet
313Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Nantong Hornby Electron...
SMAJ22 HORNBY-SMAJ22 Datasheet
334Kb / 5P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Vishay Siliconix
SMAJ22 VISHAY-SMAJ22 Datasheet
100Kb / 6P
   Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
Revision: 29-Oct-08
logo
RFE international
SMAJ22 RFE-SMAJ22 Datasheet
55Kb / 1P
   SURFACE MOUNT TVS DIODE Electrical Characteristics, 5.0 to 30 Volts
More results

Mô tả tương tự - SMAJ22

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
SMAJ18A-13 DIODES-SMAJ18A-13 Datasheet
118Kb / 5P
   400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMAJ10A-13 DIODES-SMAJ10A-13 Datasheet
118Kb / 5P
   400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
P4SMAJ5.0ADF DIODES-P4SMAJ5.0ADF Datasheet
426Kb / 6P
   400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMAJ50CA DIODES-SMAJ50CA_1 Datasheet
81Kb / 4P
   400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
DS19005 Rev. 13 - 2
logo
Won-Top Electronics
P4SMAJ WTE-P4SMAJ_06 Datasheet
81Kb / 6P
   400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
TAITRON Components Inco...
SMAJ5 TAITRON-SMAJ5 Datasheet
160Kb / 6P
   400W Surface Mount Transient Voltage Suppressor
logo
Frontier Electronics.
P4SMAJ5.0 FRONTIER-P4SMAJ5.0 Datasheet
135Kb / 4P
   400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Diodes Incorporated
SM2615 DIODES-SM2615 Datasheet
146Kb / 5P
   400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Won-Top Electronics
P4SMAJ180 WTE-P4SMAJ180 Datasheet
69Kb / 5P
   400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Diodes Incorporated
PSMAJ400A DIODES-PSMAJ400A Datasheet
114Kb / 4P
   400W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
Rev. 3 - 2 November 2012
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com