công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UF1005-T bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện UF1005-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0A ULTRA-FAST RECTIFIER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

UF1005-T bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Diodes Incorporated

  UF1005-T Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated UF1005-T Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated UF1005-T Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
DS25002 Rev. 11 - 2
3 of 3
www.diodes.com
UF1001 – UF1007
© Diodes Incorporated
Ordering Information (Note 6)
Device
Packaging
Shipping
UF1001-A
DO-41
5K/Ammo Pack
UF1001-B
DO-41
1K/Bulk
UF1001-T
DO-41
5K/Tape & Reel, 13-inch
UF1002-A
DO-41
5K/Ammo Pack
UF1002-B
DO-41
1K/Bulk
UF1002-T
DO-41
5K/Tape & Reel, 13-inch
UF1003-A
DO-41
5K/Ammo Pack
UF1003-B
DO-41
1K/Bulk
UF1003-T
DO-41
5K/Tape & Reel, 13-inch
UF1004-A
DO-41
5K/Ammo Pack
UF1004-B
DO-41
1K/Bulk
UF1004-T
DO-41
5K/Tape & Reel, 13-inch
UF1005-A
DO-41
5K/Ammo Pack
UF1005-B
DO-41
1K/Bulk
UF1005-T
DO-41
5K/Tape & Reel, 13-inch
UF1006-A
DO-41
5K/Ammo Pack
UF1006-B
DO-41
1K/Bulk
UF1006-T
DO-41
5K/Tape & Reel, 13-inch
UF1007-A
DO-41
5K/Ammo Pack
UF1007-B
DO-41
1K/Bulk
UF1007-T
DO-41
5K/Tape & Reel, 13-inch
Notes:
6. For packaging details, visit our website at http://www.diodes.com/datasheets/ap02008.pdf.
IMPORTANT NOTICE
Diodes Incorporated and its subsidiaries reserve the right to make modifications, enhancements, improvements, corrections or other changes
without further notice to any product herein. Diodes Incorporated does not assume any liability arising out of the application or use of any product
described herein; neither does it convey any license under its patent rights, nor the rights of others. The user of products in such applications shall
assume all risks of such use and will agree to hold Diodes Incorporated and all the companies whose products are represented on our website,
harmless against all damages.
LIFE SUPPORT
Diodes Incorporated products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the expressed written
approval of the President of Diodes Incorporated.


Số phần tương tự - UF1005-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
UF1005-T DIODES-UF1005-T Datasheet
419Kb / 3P
   1.0A ULTRA-FAST RECTIFIER
DS25002 Rev. 11 - 2
More results

Mô tả tương tự - UF1005-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
UF1001 DIODES-UF1001 Datasheet
62Kb / 2P
   1.0A ULTRA-FAST RECTIFIER
DS25002 Rev. D1-2
UF1001 DIODES-UF1001_1 Datasheet
419Kb / 3P
   1.0A ULTRA-FAST RECTIFIER
DS25002 Rev. 11 - 2
logo
YENYO TECHNOLOGY Co., L...
US1AF YENYO-US1AF Datasheet
333Kb / 3P
   1.0A Ultra Fast Recovery Rectifier
logo
TAITRON Components Inco...
TUF101 TAITRON-TUF101 Datasheet
136Kb / 4P
   1.0A Ultra Fast Recovery Rectifier
logo
YENYO TECHNOLOGY Co., L...
US1000FL YENYO-US1000FL Datasheet
250Kb / 2P
   1.0A Ultra Fast Recovery Rectifier
logo
Won-Top Electronics
US1A WTE-US1A Datasheet
48Kb / 3P
   1.0A SURFACE MOUNT ULTRA FAST RECTIFIER
logo
SUNMATE electronic Co.,...
11DF3 SUNMATE-11DF3 Datasheet
143Kb / 2P
   1.0A Axial Leaded Ultra-Fast Rectifier
logo
Diodes Incorporated
US1A DIODES-US1A_15 Datasheet
178Kb / 5P
   1.0A SURFACE MOUNT ULTRA-FAST RECTIFIER
US1D-13-F DIODES-US1D-13-F Datasheet
125Kb / 4P
   1.0A SURFACE MOUNT ULTRA-FAST RECTIFIER
US1B-13-F DIODES-US1B-13-F Datasheet
125Kb / 4P
   1.0A SURFACE MOUNT ULTRA-FAST RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com