công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1684A bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA1684A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 2650 MHz 20MHz BW SMD 3.0x3.0 mm
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1684A bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1684A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1684A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1684A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1684A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1684A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1684A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1684A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
7
TST DCC
Release document
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
Time (Sec)
2. TAPE DIMENSION
H. RECOMMENDED REFLOW PROFILE :


Số phần tương tự - TA1684A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1684A GOLLEDGE-TA1684A Datasheet
310Kb / 6P
   SAW Filter 2650.0MHz
More results

Mô tả tương tự - TA1684A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1684B TAI-SAW-TA1684B Datasheet
966Kb / 7P
   SAW Filter 2650 MHz 20MHz BW SMD 3.0x3.0 mm
TA1683A TAI-SAW-TA1683A Datasheet
368Kb / 7P
   SAW Filter 2530 MHz 20MHz BW SMD 3.0x3.0 mm
TA0545A TAI-SAW-TA0545A Datasheet
434Kb / 7P
   SAW Filter 2650 MHz SMD 3.0X3.0 mm
TA1413C TAI-SAW-TA1413C Datasheet
407Kb / 7P
   SAW Filter 1128 MHz SMD 3.0X3.0 mm(BW=34 MHz)
TA2033BA3110 TAI-SAW-TA2033BA3110 Datasheet
745Kb / 7P
   SAW Filter 1505 MHz BW 26 MHz SMD 3.0X3.0 mm
TA0676B TAI-SAW-TA0676B Datasheet
137Kb / 7P
   SAW Filter 1592.5 MHz 43MHz BW SMD 3.0X3.0 mm
TA0638C TAI-SAW-TA0638C Datasheet
599Kb / 7P
   SAW Filter 1590 MHz SMD 3.0X3.0 mm(BW=59MHz)
TA2617A TAI-SAW-TA2617A Datasheet
545Kb / 8P
   SAW Filter 1133 MHz SMD 3.0X3.0 mm(BW=35MHz)
TA1464B TAI-SAW-TA1464B Datasheet
392Kb / 8P
   SAW Filter 1575.42 MHz SMD 3.0X3.0 mm(BW=2MHz)
TA2661A TAI-SAW-TA2661A Datasheet
348Kb / 7P
   SAW Filter 1045 MHz SMD 3.0X3.0 mm(BW=10MHz)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com