công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1677A bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA1677A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 462 MHz 20MHz BW SMD 3.8x3.8mm
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1677A bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1677A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1677A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1677A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1677A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1677A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1677A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1677A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
FR-71S03-02
TST DCC
Release document
F. PCB FootPrint
G. PACKING:
1. REEL DIMENSION
(Please refer to FR-75D10 for packing quantity)


Số phần tương tự - TA1677A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1677A GOLLEDGE-TA1677A Datasheet
328Kb / 6P
   SAW Filter 462.0MHz
More results

Mô tả tương tự - TA1677A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1705A TAI-SAW-TA1705A Datasheet
302Kb / 7P
   SAW Filter 454 MHz 32MHz BW SMD 3.8X3.8mm
TB0754B TAI-SAW-TB0754B Datasheet
162Kb / 7P
   SAW Filter 104 MHz(BW=20MHz) SMD 13.3mmX6.5mm
TB0755A TAI-SAW-TB0755A Datasheet
358Kb / 7P
   SAW Filter 167.5 MHz(BW=20MHz) SMD 13.3mmX6.5mm
TB0754A TAI-SAW-TB0754A Datasheet
357Kb / 7P
   SAW Filter 104 MHz(BW=20MHz) SMD 13.3mmX6.5mm
TA1676A TAI-SAW-TA1676A Datasheet
240Kb / 7P
   SAW Filter 445 MHz 20MHz BW SMD 3.8횞3.8mm
TA1675A TAI-SAW-TA1675A Datasheet
383Kb / 7P
   SAW Filter 428 MHz 20MHz BW SMD 3.8횞3.8mm
TA1634A TAI-SAW-TA1634A Datasheet
261Kb / 7P
   SAW Filter 443 MHz 20MHz BW SMD 3.8횞3.8mm
TA0259A TAI-SAW-TA0259A Datasheet
466Kb / 5P
   SAW Filter 1220 MHz SMD 3.8X3.8mm
TA1683A TAI-SAW-TA1683A Datasheet
368Kb / 7P
   SAW Filter 2530 MHz 20MHz BW SMD 3.0x3.0 mm
TA1684B TAI-SAW-TA1684B Datasheet
966Kb / 7P
   SAW Filter 2650 MHz 20MHz BW SMD 3.0x3.0 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com