công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1675A bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA1675A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 428 MHz 20MHz BW SMD 3.8횞3.8mm
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1675A bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1675A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1675A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1675A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1675A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1675A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1675A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1675A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
FR-71S03-02
TST DCC
Release document
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
Time (Sec)
2. TAPE DIMENSION
H. RECOMMENDED REFLOW PROFILE :


Số phần tương tự - TA1675A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1675A GOLLEDGE-TA1675A Datasheet
319Kb / 6P
   SAW Filter 428.0MHz
More results

Mô tả tương tự - TA1675A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1676A TAI-SAW-TA1676A Datasheet
240Kb / 7P
   SAW Filter 445 MHz 20MHz BW SMD 3.8횞3.8mm
TA1634A TAI-SAW-TA1634A Datasheet
261Kb / 7P
   SAW Filter 443 MHz 20MHz BW SMD 3.8횞3.8mm
TA1421A TAI-SAW-TA1421A Datasheet
338Kb / 7P
   SAW Filter 452.5 MHz SMD 3.8횞3.8mm (BW=4.8MHz)
TA1635A TAI-SAW-TA1635A Datasheet
263Kb / 7P
   SAW Filter 427.5 MHz 15MHz BW SMD 3.8횞3.8mm
TA1636A TAI-SAW-TA1636A Datasheet
236Kb / 7P
   SAW Filter 412.5 MHz 19MHz BW SMD 3.8횞3.8mm
TA1636B TAI-SAW-TA1636B Datasheet
248Kb / 7P
   SAW Filter 412.5 MHz 19MHz BW SMD 3.8횞3.8mm
TB0754B TAI-SAW-TB0754B Datasheet
162Kb / 7P
   SAW Filter 104 MHz(BW=20MHz) SMD 13.3mmX6.5mm
TB0755A TAI-SAW-TB0755A Datasheet
358Kb / 7P
   SAW Filter 167.5 MHz(BW=20MHz) SMD 13.3mmX6.5mm
TB0754A TAI-SAW-TB0754A Datasheet
357Kb / 7P
   SAW Filter 104 MHz(BW=20MHz) SMD 13.3mmX6.5mm
TA1677A TAI-SAW-TA1677A Datasheet
387Kb / 7P
   SAW Filter 462 MHz 20MHz BW SMD 3.8x3.8mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com