công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1664A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA1664A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 423.75 MHz
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1664A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1664A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1664A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1664A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1664A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1664A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1664A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1664A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
2
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
SAW Filter 423.75 MHz
MODEL NO.:TA1664A
REV. NO.:1
A. MAXIMUM RATING:
1. Input Power Level: 15 dBm
2. DC Voltage : 0 V
3. Operating Temperature: -40°C to +85°C
4. Storage Temperature: -40°C to +85°C
B. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
Item
Unit
Min.
Type.
Max.
Center frequency
Fc
MHz
-
423.75
-
Insertion Loss
(421.5~426 MHz)
IL
dB
-
1.8
3.5
Amplitude Ripple
(421.5~426 MHz)
dB
-
0.3
2.2
VSWR
(421.5~426 MHz)
-
-
1.4
2.2
Group delay ripple
(421.5~426 MHz)
ns
-
60
220
Attenuation (Reference level from 0 dB)
0.3 ~ 410
MHz
dB
45
60
-
411.5 ~ 416
MHz
dB
15
50
-
450 ~ 480
MHz
dB
45
61
-
480 ~ 1000
MHz
dB
40
55
-
1000 ~ 2000
MHz
dB
35
48
-
Temperature Coefficient of Frequency
ppm/℃
-
-36
-
C. MEASUREMENT CIRCUIT:
50Ω
HP Network analyzer
50Ω
SAW Filter
B
E
A,C,D,F
RoHS Compliant
Lead free
Lead-free soldering


Số phần tương tự - TA1664A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1664A GOLLEDGE-TA1664A Datasheet
184Kb / 6P
   SAW Filter: 423.750MHz
More results

Mô tả tương tự - TA1664A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Murata Manufacturing Co...
SF1215D MURATA-SF1215D Datasheet
261Kb / 5P
   423.75 MHz SAW Filter
logo
RF Monolithics, Inc
SF1215D RFM-SF1215D Datasheet
261Kb / 5P
   423.75 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1613A TAI-SAW-TA1613A Datasheet
262Kb / 8P
   SAW Filter 423.75 MHz
logo
API Technologies Corp
SF0240CD03109S APITECH-SF0240CD03109S Datasheet
154Kb / 3P
   240 MHz SAW Filter 240 MHz SAW Filter
SF0162BA03266S APITECH-SF0162BA03266S Datasheet
1Mb / 3P
   SAW Filter 162 MHz SAW Bandpass Filter, 0.06 MHz Bandwidth
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0063CN02271T ICST-SF0063CN02271T Datasheet
89Kb / 2P
   63 MHz SAW Bandpass Filter 63 MHz SAW Bandpass Filter
logo
API Technologies Corp
SF0185BA02302S APITECH-SF0185BA02302S Datasheet
126Kb / 3P
   185.76 MHz SAW Bandpass Filter 185.76 MHz SAW Bandpass Filter
SF0243BA03287S APITECH-SF0243BA03287S Datasheet
1Mb / 3P
   SAW Filter 243 MHz SAW Bandpass Filter, 0.1 MHz Bandwidth
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0096BA02394S ICST-SF0096BA02394S Datasheet
138Kb / 2P
   96 MHz SAW Bandpass Filter 96 MHz SAW Bandpass Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1163A TAI-SAW-TA1163A Datasheet
434Kb / 6P
   SAW Filter 914.5 MHz
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com