công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1657A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA1657A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 2332.5 MHz(BW 25MHz) SMD 3.0x3.0mm
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1657A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1657A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1657A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1657A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1657A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1657A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1657A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1657A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
FR-71S03-02
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
Product Specifications Approval Sheet
Product Name: SAW Filter 2332.5MHz (BW 25MHz) SMD 3.0×3.0mm
TST Parts No.:TA1657A
Customer Parts No.:
Customer signature required
Company:
Division:
Approved by :
Date:
Checked by:
Andy Yu
Approval by:
Bob Chau
Date:
2014/02/10
1. Customer signed back is required before TST can proceed with sample build and receive orders.
2. Orders received without customer signed back will be regarded as agreement on the specifications.
3. Any specifications changes must be approved upon by both parties and a new revision of specifications
shall be released to reflect the changes


Số phần tương tự - TA1657A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1657A GOLLEDGE-TA1657A Datasheet
303Kb / 6P
   SAW Filter 2332.50MHz
More results

Mô tả tương tự - TA1657A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA2311A TAI-SAW-TA2311A Datasheet
1,008Kb / 7P
   SAW Filter 2332.5 MHz(BW 25MHz) SMD 3.0횞3.0mm
TA1282B TAI-SAW-TA1282B Datasheet
275Kb / 7P
   SAW Filter 2332.5 MHz(BW 25MHz) SMD 3.0횞3.0mm
TA1282A TAI-SAW-TA1282A Datasheet
405Kb / 7P
   SAW Filter 2332.5 MHz(BW 25MHz)
TA2408A TAI-SAW-TA2408A Datasheet
1Mb / 7P
   SAW Filter 2332.5 MHz(BW 25MHz) SMD 3.0횞3.0mm
TA2231A TAI-SAW-TA2231A Datasheet
762Kb / 8P
   SAW Filter 2332.5 MHz(BW 25MHz) SMD 3.0횞3.0mm
TA2568A TAI-SAW-TA2568A Datasheet
421Kb / 9P
   SAW Filter 2332.5 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=25MHz)
TA2522ATCA TAI-SAW-TA2522ATCA Datasheet
900Kb / 7P
   TCSAW Filter 2332.5 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=25MHz)
TA2591ATCA TAI-SAW-TA2591ATCA Datasheet
594Kb / 8P
   TCSAW Filter 2332.5 MHz SMD 3X3 mm (BW=25MHz)
TA2392ATCB TAI-SAW-TA2392ATCB Datasheet
485Kb / 8P
   TCSAW Filter 2332.5 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=25MHz)
TA2392ATCA TAI-SAW-TA2392ATCA Datasheet
707Kb / 8P
   TCSAW Filter 2332.5 MHz SMD 1.1X0.9 mm (BW=25MHz)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com