công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1649A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA1649A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 616.25 MHz
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1649A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1649A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1649A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1649A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1649A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1649A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1649A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1649A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
2
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
SAW Filter 616.25 MHz
MODEL NO.:TA1649A
REV. NO.:1
A. MAXIMUM RATING:
1. Input Power Level: 10 dBm
2. DC Voltage : 3 V
3. Operating Temperature: 0°C to +50°C
4. Storage Temperature: -40°C to +85°C
B. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
Item
Unit
Min.
Typ.
Max.
Center frequency
Fc
MHz
-
616.25
-
Insertion Loss at Fc
FcIL
dB
-
2.3
3.5
Amplitude Ripple
(615~617.5 MHz)
dB
-
0.3
1.5
2 dB Bandwidth
BW2dB
MHz
2.5
8
-
Group Delay Ripple
(615~617.5 MHz)
ns
-
30
100
VSWR
(615~617.5 MHz)
-
-
1.3
2.0
Attenuation (Reference level from 0 dB)
DC ~ 608
MHz
dB
35
45
-
625.5 ~ 900 MHz
dB
30
39
-
900 ~ 1300 MHz
dB
40
48
-
1300 ~ 2000 MHz
dB
20
26
-
Temperature coefficient of frequency
ppm/k
-
-30
-
C. MEASUREMENT CIRCUIT:
RoHS Compliant
Lead free
Lead-free soldering
50Ω
HP Network analyzer
50Ω
SAW Filter
2
6
1,3,4 ,5,7 ,8


Số phần tương tự - TA1649A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1649A GOLLEDGE-TA1649A Datasheet
216Kb / 6P
   SAW Filter 616.250MHz
More results

Mô tả tương tự - TA1649A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
API Technologies Corp
SF0240CD03109S APITECH-SF0240CD03109S Datasheet
154Kb / 3P
   240 MHz SAW Filter 240 MHz SAW Filter
SF0162BA03266S APITECH-SF0162BA03266S Datasheet
1Mb / 3P
   SAW Filter 162 MHz SAW Bandpass Filter, 0.06 MHz Bandwidth
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0063CN02271T ICST-SF0063CN02271T Datasheet
89Kb / 2P
   63 MHz SAW Bandpass Filter 63 MHz SAW Bandpass Filter
logo
API Technologies Corp
SF0185BA02302S APITECH-SF0185BA02302S Datasheet
126Kb / 3P
   185.76 MHz SAW Bandpass Filter 185.76 MHz SAW Bandpass Filter
SF0243BA03287S APITECH-SF0243BA03287S Datasheet
1Mb / 3P
   SAW Filter 243 MHz SAW Bandpass Filter, 0.1 MHz Bandwidth
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0096BA02394S ICST-SF0096BA02394S Datasheet
138Kb / 2P
   96 MHz SAW Bandpass Filter 96 MHz SAW Bandpass Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1163A TAI-SAW-TA1163A Datasheet
434Kb / 6P
   SAW Filter 914.5 MHz
TA1059A TAI-SAW-TA1059A Datasheet
367Kb / 8P
   SAW Filter 2477 MHz
TA1067A TAI-SAW-TA1067A Datasheet
430Kb / 8P
   SAW Filter 918 MHz
TA1069A TAI-SAW-TA1069A Datasheet
428Kb / 8P
   SAW Filter 1910 MHz
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com