công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1632A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA1632A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 1457 MHz
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1632A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1632A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1632A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1632A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1632A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1632A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1632A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1632A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
2
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
SAW Filter 1457 MHz
MODEL NO.: TA1632A
REV. NO.:2
A. MAXIMUM RATING:
1.Input Power Level: 10 dBm
2.DC voltage: 3 V
3.Operating Temperature: -40°C to +85°C
4.Storage Temperature: -40
°C to +85°C
B. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
Item
Unit
Min.
Typ.
Max.
Center frequency
Fc
MHz
-
1457
-
Insertion Loss
(1452~1462 MHz)
IL
dB
-
2.8
4
Insertion Loss at Center Frequency
ILc
dB
-
2.75
3.3
Amplitude Ripple
(1452~1462 MHz)
dB
-
0.1
1
Bandwidth @ -1 dB
MHz
10
39
-
VSWR
(1452~1462 MHz)
-
-
1.7
2
Attenuation (Reference level from 0 dB)
DC ~ 100
MHz
dB
60
71
-
100 ~ 1395
MHz
dB
40
50
-
1395 ~ 1401
MHz
dB
30
51
-
1513 ~ 1519
MHz
dB
30
42
-
2852 ~ 2976
MHz
dB
40
61
-
3500 ~ 4000
MHz
dB
15
25
-
Temperature coefficient of frequency
ppm/k
-
-36
-
C. MEASUREMENT CIRCUIT:
50Ω
HP Network analyzer
50Ω
SAW Filter
B
E
A,C,D,F
RoHS Compliant
Lead free
Lead-free soldering


Số phần tương tự - TA1632A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1630A TAI-SAW-TA1630A Datasheet
378Kb / 7P
   SAW Filter 314.45 MHz
TA1631A TAI-SAW-TA1631A Datasheet
153Kb / 7P
   SAW Filter 480 MHz
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1631A GOLLEDGE-TA1631A Datasheet
101Kb / 6P
   SAW Filter 480.0MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1633A TAI-SAW-TA1633A Datasheet
130Kb / 6P
   SAW Filter 460 MHz
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1633A GOLLEDGE-TA1633A Datasheet
113Kb / 6P
   SAW Filter 460.0MHz
More results

Mô tả tương tự - TA1632A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1048A TAI-SAW-TA1048A Datasheet
381Kb / 7P
   SAW Filter 1457 MHz
TA2432A TAI-SAW-TA2432A Datasheet
739Kb / 7P
   SAW Filter 1457 MHz SMD 3.0횞3.0mm
logo
API Technologies Corp
SF0240CD03109S APITECH-SF0240CD03109S Datasheet
154Kb / 3P
   240 MHz SAW Filter 240 MHz SAW Filter
SF0162BA03266S APITECH-SF0162BA03266S Datasheet
1Mb / 3P
   SAW Filter 162 MHz SAW Bandpass Filter, 0.06 MHz Bandwidth
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0063CN02271T ICST-SF0063CN02271T Datasheet
89Kb / 2P
   63 MHz SAW Bandpass Filter 63 MHz SAW Bandpass Filter
logo
API Technologies Corp
SF0185BA02302S APITECH-SF0185BA02302S Datasheet
126Kb / 3P
   185.76 MHz SAW Bandpass Filter 185.76 MHz SAW Bandpass Filter
SF0243BA03287S APITECH-SF0243BA03287S Datasheet
1Mb / 3P
   SAW Filter 243 MHz SAW Bandpass Filter, 0.1 MHz Bandwidth
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0096BA02394S ICST-SF0096BA02394S Datasheet
138Kb / 2P
   96 MHz SAW Bandpass Filter 96 MHz SAW Bandpass Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1163A TAI-SAW-TA1163A Datasheet
434Kb / 6P
   SAW Filter 914.5 MHz
TA1059A TAI-SAW-TA1059A Datasheet
367Kb / 8P
   SAW Filter 2477 MHz
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com