công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BZW06 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện BZW06
Giải thích chi tiết về linh kiện  600W, 13V - 376V Transient Voltage Suppressor
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

BZW06 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  BZW06_15 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BZW06_15 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BZW06_15 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BZW06_15 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BZW06_15 Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BZW06_15 Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
CREAT BY ART
Min
Max
Min
Max
A
2.60
3.60
0.102
0.142
B
0.70
0.90
0.028
0.035
C
25.40
-
1.000
-
D
5.80
7.60
0.228
0.299
E
25.40
-
1.000
-
P/N =
Specific Device Code
G =
Green Compound
YWW = Date Code
F =
Factory Code
Document Number: DS_D1409028
Version: I15
MARKING DIAGRAM
BZW06 SERIES
Taiwan Semiconductor
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS
DO-204AC (DO-15)
DIM.
Unit (mm)
Unit (inch)


Số phần tương tự - BZW06_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
BZW06-15 STMICROELECTRONICS-BZW06-15 Datasheet
172Kb / 6P
   TRANSIL
BZW06-15 STMICROELECTRONICS-BZW06-15 Datasheet
176Kb / 6P
   TRANSIL
logo
Diotec Semiconductor
BZW06-15 DIOTEC-BZW06-15 Datasheet
143Kb / 3P
   Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
STMicroelectronics
BZW06-15 STMICROELECTRONICS-BZW06-15 Datasheet
176Kb / 6P
   PEAK PULSE POWER 600 W (10/1000ms)
logo
Semikron International
BZW06-15 SEMIKRON-BZW06-15 Datasheet
151Kb / 3P
   Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes
More results

Mô tả tương tự - BZW06_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shanghai Leiditech Elec...
6AJ LEIDITECH-6AJ Datasheet
917Kb / 6P
   600W Transient Voltage Suppressor
logo
WeEn Semiconductors
P6SMAL WEEN-P6SMAL Datasheet
557Kb / 7P
   600W Transient Voltage Suppressor
logo
Diodes Incorporated
P6KE6V8CA DIODES-P6KE6V8CA Datasheet
69Kb / 4P
   600W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
DS21502 Rev. 12 - 2
logo
Comchip Technology
P6KE-HF COMCHIP-P6KE-HF Datasheet
105Kb / 4P
   600W Transient Voltage Suppressor
logo
New Jersey Semi-Conduct...
P6KE6.8 NJSEMI-P6KE6.8 Datasheet
153Kb / 3P
   600w Transient Voltage Suppressor
logo
Shanghai Leiditech Elec...
P6KE LEIDITECH-P6KE Datasheet
775Kb / 5P
   600W Transient Voltage Suppressor
SMAFJ LEIDITECH-SMAFJ Datasheet
1Mb / 4P
   600W Transient Voltage Suppressor
logo
Sirectifier Global Corp...
P6KE6.8-LF SIRECT-P6KE6.8-LF Datasheet
129Kb / 4P
   600W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Comchip Technology
P6KE COMCHIP-P6KE Datasheet
106Kb / 4P
   600w Transient Voltage Suppressor
logo
Diodes Incorporated
P6KE6V8CA DIODES-P6KE6V8CA_1 Datasheet
77Kb / 4P
   600W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
DS21502 Rev. 17 - 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com