công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BC337-16-B0A1G bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện BC337-16-B0A1G
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Transistor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

BC337-16-B0A1G bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  BC337-16-B0A1G Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BC337-16-B0A1G Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BC337-16-B0A1G Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BC337-16-B0A1G Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BC337-16-B0A1G Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
PART NO.
MARKING
BC33x-16
(Note2)
BC33x-16
(Note2)
BC33x-25
(Note2)
BC33x-25
(Note2)
BC33x-40
(Note2)
BC33x-40
(Note2)
BC33x-16
(Note2)
BC33x-16
(Note2)
BC33x-25
(Note2)
BC33x-25
(Note2)
BC33x-40
(Note2)
BC33x-40
(Note2)
PART NO.
BC337-16
BC337-16
BC337-16
BC337-16
Document Number: DS_S1407004
G
Green compound
4K / Ammo
5K / Bulk
BC337-16 B1G
B1
G
Green compound
A1
B1
G
G
TO-92
TO-92
B1
G
TO-92
5K / Bulk
B1
G
TO-92
5K / Bulk
B0
B1
ORDERING INFORMATION
PACKING CODE
PACKING
4K / Ammo
A1
G
TO-92
4K / Ammo
MANUFACTURE
CODE (Note1)
BC337-16/25/40 thru BC338-16/25/40
MANUFACTURE
CODE
DESCRIPTION
B0
PACKAGE
A1
G
Taiwan Semiconductor
Small Signal Product
TO-92
PACKING CODE
GREEN COMPOUND
CODE
Green compound
GREEN COMPOUND
CODE
Note1: Indicator of manufacturing site for manufacture special control, if empty means no special control requirement.
EXAMPLE
PREFERRED P/N
Note2: "x" is Device Code from "7" through "8", and "MARKING" should follow the "PART NO."
Version: B14
BC337-16 A1G
A1
G
Green compound
BC337-16-B0 A1G
A1
G
BC337-16-B0 B1G


Số phần tương tự - BC337-16-B0A1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
BC337-16 MOTOROLA-BC337-16 Datasheet
163Kb / 4P
   Amplifier Transistor
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
BC337-16 WINNERJOIN-BC337-16 Datasheet
128Kb / 1P
   TRANSISTOR (NPN)
logo
NXP Semiconductors
BC337-16 PHILIPS-BC337-16 Datasheet
47Kb / 8P
   NPN general purpose transistor
1999 Apr 15
logo
Guangdong Kexin Industr...
BC337-16 KEXIN-BC337-16 Datasheet
888Kb / 2P
   NPN Transistors
logo
Siemens Semiconductor G...
BC337-16 SIEMENS-BC337-16 Datasheet
150Kb / 6P
   NPN Silicon AF Transistors (High current gain High collector current Low collector-emitter saturation voltage)
More results

Mô tả tương tự - BC337-16-B0A1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
DTC114T UTC-DTC114T Datasheet
194Kb / 3P
   NPN DIGITAL TRANSISTOR NPN DIGITAL TRANSISTOR
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
2SC4944 HTSEMI-2SC4944 Datasheet
850Kb / 1P
   DUAL TRANSISTOR (NPN NPN)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
IMX2 JIANGSU-IMX2 Datasheet
5Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
UMX2N JIANGSU-UMX2N Datasheet
1Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
logo
Rectron Semiconductor
MMDT3904 RECTRON-MMDT3904 Datasheet
263Kb / 5P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
MMDT3904 JIANGSU-MMDT3904 Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
EMX1 JIANGSU-EMX1 Datasheet
3Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR(NPNNPN)
BC847BV JIANGSU-BC847BV Datasheet
3Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR(NPN NPN)
EMX18 JIANGSU-EMX18 Datasheet
776Kb / 3P
   DUAL TRANSISTOR(NPNNPN)
UMX3N JIANGSU-UMX3N Datasheet
3Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
UMX18N JIANGSU-UMX18N Datasheet
1Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (NPNNPN)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com