công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RS0103 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Solid States Devices, Inc

tên linh kiện RS0103
Giải thích chi tiết về linh kiện  SCHOTTKY RECTIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SSDI [Solid States Devices, Inc]
Trang chủ  http://www.ssdi-power.com
Logo SSDI - Solid States Devices, Inc

RS0103 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Solid States Devices, Inc

  RS0103_15 Datasheet HTML 1Page - Solid States Devices, Inc RS0103_15 Datasheet HTML 2Page - Solid States Devices, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Solid State Devices, Inc.
14701 Firestone Blvd * La Mirada, Ca 90638
Phone: (562) 404-4474 * Fax: (562) 404-1773
ssdi@ssdi-power.com * www.ssdi-power.com
Designer’s Data Sheet
FEATURES:
• PIV: 100 Volts
• Low Forward Voltage Drop
• Low Reverse Leakage
• Hermetically Sealed Package
• Guard Ring for Overvoltage Protection
• Available in Isolated and Non-isolated
versions
• Eutectic Die Attach
• 175°C Operating Junction Temperature
• TX, TXV, and Space Level Screening
Available
SSR4010/3
40 AMPS
100 VOLTS
SCHOTTKY
RECTIFIER
TO-3
MAXIMUM RATINGS
Symbol
Value
Units
Peak Repetitive Reverse Voltage
and DC Blocking Voltage
SSR4010/3
VRRM
VRWM
VR
100
Volts
Average Rectified Forward Current 1/
(Resistive Load, 60 Hz, Sine Wave, TA=25
°C)
IO
40
Amps
Peak Surge Current 1/
(8.3 ms Pulse, Half Sine Wave Superimposed on IO, allow junction to
reach equilibrium between pulses, TA=25
°C)
IFSM
400
Amps
Operating and Storage Temperature
TOP & Tstg
-65 to +175
°C
Maximum Thermal Resistance 1/
Junction to Case
RθJC
0.6
°C/W
Notes:
1/ Both Legs Tied Together.
NOTE: All specifications are subject to change without notification.
SCD's for these devices should be reviewed by SSDI prior to release.
DATA SHEET #: RS0103C
DOC


Số phần tương tự - RS0103_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid States Devices, I...
RS0103 SSDI-RS0103 Datasheet
149Kb / 2P
   SCHOTTKY RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - RS0103_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid States Devices, I...
SED120LB100 SSDI-SED120LB100_1 Datasheet
98Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
Yangzhou yangjie electr...
SS22A YANGJIE-SS22A Datasheet
168Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
International Rectifier
MBRB1035PBF IRF-MBRB1035PBF Datasheet
201Kb / 7P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Sirectifier Semiconduct...
MBR3060CT SIRECTIFIER-MBR3060CT Datasheet
133Kb / 2P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
International Rectifier
153CNQ100 IRF-153CNQ100 Datasheet
64Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
30CLJQ100 IRF-30CLJQ100 Datasheet
51Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
30LJQ150 IRF-30LJQ150 Datasheet
51Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
FMKA130L FAIRCHILD-FMKA130L Datasheet
63Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
International Rectifier
160CNQ IRF-160CNQ Datasheet
89Kb / 5P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Sensitron
SHD125044P SENSITRON-SHD125044P Datasheet
84Kb / 3P
   SCHOTTKY RECTIFIER
163CMQ SENSITRON-163CMQ Datasheet
143Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com