công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4757A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện 1N4757A
Giải thích chi tiết về linh kiện  1W, 10V - 200V Glass Passivated Junction Silicon Zener Diodes
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

1N4757A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  1N4757A Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd 1N4757A Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd 1N4757A Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd 1N4757A Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd 1N4757A Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd 1N4757A Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd 1N4757A Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
CREAT BY ART
Document Number: DS_D1409040
Version: L15
1N4740A - 1M200Z
Taiwan Semiconductor
10
100
1000
1
10
100
Vz, FORWARD VOLTAGE (V)
FIG.6 TYPICAL CAPACITANCE versus Vz
50% OF BREAKDOWN
0V BIAS
1.0V BIAS
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
2
34567
89
10
11
12
Vz, ZENER VOLTAGE(V)
FIG. 7 TEMPERATURE COEFFICIENTS
a-RANGE FOR UNITS TO 12 VOLTS
RANGE Vz@ IZT
1
10
100
10
100
Vz, ZENER VOLTAGE(V)
FIG.8 TEMPERATURE COEFFICIENTS
RANGE Vz@ IZT
b-RANGE FOR UNITS 12 TO 100 VOLTS
-4
-2
0
2
4
6
33.544.555.5
6
6.5
7
7.5
8
Vz, ZENER VOLTAGE(V)
FIG. 9 EFFECT OF ZENER CURRENT
NOTE:BELOW 3 VOLTAGE ABOVE a
VOLTS CHANGES IN ZENER CURRENT
NOT AFFECT TEMPERATURE COEFFICIENTS
Vz@ IZT
0.01mA
1 mA
20mA
0
25
50
75
100
125
150
175
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
L, LEAD LENGTH TO HEAT SINK(INCHES)
FIG. 10 TYPICAL THERMAL RESISTANCE
versus LEAD LENGTH


Số phần tương tự - 1N4757A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SynSemi, Inc.
1N4757A SYNSEMI-1N4757A Datasheet
105Kb / 2P
   SILICON ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
1N4757A VISHAY-1N4757A Datasheet
40Kb / 4P
   Silicon Power Z-Diodes
Rev. 2, 01-Apr-99
1N4757A VISHAY-1N4757A Datasheet
81Kb / 4P
   Zener Diodes
Rev. 2.3. 13-Nov-12
logo
Yangzhou yangjie electr...
1N4757A YANGJIE-1N4757A Datasheet
188Kb / 3P
   Zener Diodes
logo
Fairchild Semiconductor
1N4757A FAIRCHILD-1N4757A Datasheet
56Kb / 5P
   COLOR BAND DENOTES CATHODE
More results

Mô tả tương tự - 1N4757A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
2M6.8Z TSC-2M6.8Z_15 Datasheet
214Kb / 6P
   2W, 6.8V - 200V Glass Passivated Junction Silicon Zener Diodes
logo
CHENG-YI ELECTRONIC CO....
SMA4728A CHENG-YI-SMA4728A Datasheet
352Kb / 3P
   1W GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODE
logo
Pan Jit International I...
2EZ11 PANJIT-2EZ11_04 Datasheet
305Kb / 4P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODES
1N5913B PANJIT-1N5913B Datasheet
457Kb / 5P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODES
1SMB2EZ6.8 PANJIT-1SMB2EZ6.8_09 Datasheet
356Kb / 5P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODES
1SMB3EZ6.8 PANJIT-1SMB3EZ6.8_09 Datasheet
347Kb / 5P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODES
1N5334B PANJIT-1N5334B Datasheet
453Kb / 4P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODES
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
1SMB2EZ6.8 TAYCHIPST-1SMB2EZ6.8 Datasheet
12Mb / 4P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODES
logo
Pan Jit International I...
3EZ6.8 PANJIT-3EZ6.8 Datasheet
693Kb / 4P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODES
1SMB3EZ47-AU PANJIT-1SMB3EZ47-AU Datasheet
319Kb / 6P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION SILICON ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com