công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RS0073 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Solid States Devices, Inc

tên linh kiện RS0073
Giải thích chi tiết về linh kiện  SCHOTTKY RECTIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SSDI [Solid States Devices, Inc]
Trang chủ  http://www.ssdi-power.com
Logo SSDI - Solid States Devices, Inc

RS0073 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Solid States Devices, Inc

  RS0073_15 Datasheet HTML 1Page - Solid States Devices, Inc RS0073_15 Datasheet HTML 2Page - Solid States Devices, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Solid State Devices, Inc.
14701 Firestone Blvd * La Mirada, Ca 90638
Phone: (562) 404-4474 * Fax: (562) 404-1773
ssdi@ssdi-power.com * www.ssdi-power.com
SSR2010CTJ, SSR2010CAJ,
SSR2010DJ, & SSR2010DRJ
Series
Electrical Characteristic
5/
Symbol
Min
Max
Units
Instantaneous Forward Voltage Drop
(IF = 3 Adc, TA = 25
°C, 300µs Pulse)
(IF = 5 Adc, TA = 25
°C, 300µs Pulse)
(IF = 10 Adc, TA = 25
°C, 300µs Pulse)
VF1
VF2
VF3
0.72
0.76
0.88
Vdc
Instantaneous Forward Voltage Drop
(IF = 5 Adc, TA = -55
°C, 300µs Pulse)
VF4
0.85
Vdc
Reverse Leakage Current
(Rated VR, TA = 25
°C, 300µs Pulse Minimum)
IR1
100
µA
Reverse Leakage Current
(Rated VR, TA = 100
°C, 300µs Pulse Minimum)
IR2
5
mA
Junction Capacitance
(VR = 10 Vdc, TA = 25
°C, f = 1 MHz)
CJ
400
pF
.180
.150
2x .180
.150
.200
MIN
.125
.110
1.100
.500
PIN 1
PIN 2
PIN 3
.200
MIN
SUFFIX: JD
SUFFIX: JU
SUFFIX: J
3x Ø.035
.025
.537
.527
.660
.645
.430
.410
.210
.190
.045
.035
Ø.150
.140
.420
.410
.105
.095
PIN ASSIGNMENT
CONFIGURATION
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Common Cathode (CT)
Anode
Cathode
Anode
Common Anode (CA)
Cathode
Anode
Cathode
Doubler (D)
Cathode
AC
Anode
Doubler Reverse (DR)
Anode
AC
Cathode
NOTE: All specifications are subject to change without notification.
SCD's for these devices should be reviewed by SSDI prior to release.
DATA SHEET #: RS0073E
DOC


Số phần tương tự - RS0073_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid States Devices, I...
RS0073 SSDI-RS0073 Datasheet
144Kb / 2P
   SCHOTTKY RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - RS0073_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid States Devices, I...
SED120LB100 SSDI-SED120LB100_1 Datasheet
98Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
Yangzhou yangjie electr...
SS22A YANGJIE-SS22A Datasheet
168Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
International Rectifier
MBRB1035PBF IRF-MBRB1035PBF Datasheet
201Kb / 7P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Sirectifier Semiconduct...
MBR3060CT SIRECTIFIER-MBR3060CT Datasheet
133Kb / 2P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
International Rectifier
153CNQ100 IRF-153CNQ100 Datasheet
64Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
30CLJQ100 IRF-30CLJQ100 Datasheet
51Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
30LJQ150 IRF-30LJQ150 Datasheet
51Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
FMKA130L FAIRCHILD-FMKA130L Datasheet
63Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
International Rectifier
160CNQ IRF-160CNQ Datasheet
89Kb / 5P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Sensitron
SHD125044P SENSITRON-SHD125044P Datasheet
84Kb / 3P
   SCHOTTKY RECTIFIER
163CMQ SENSITRON-163CMQ Datasheet
143Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com