công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1599A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA1599A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 1575.42MHz
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1599A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1599A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1599A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1599A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1599A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1599A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1599A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1599A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1599A Datasheet HTML 8Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
2
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
SAW Filter 1575.42MHz
MODEL NO.:TA1599A
REV. NO.:1
A. MAXIMUM RATING:
1. Input Power Level: 10 dBm
2. DC Voltage : 3V
3. Operating Temperature: -40°C to +105°C
Electrostatic Sensitive Device (ESD)
4. Storage Temperature: -50°C to +105°C
B. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
Terminating source impedance
:
Zs = 50 Ω
Terminating load impedance
:
ZL = 50 Ω
Item
Unit
Min.
Typ.
Max. Note
Center Frequency
Fc
MHz
-
1575.42
-
-
Max. Insertion Loss (1574.42~1576.42 MHz)
IL
dB
-
0.9
1.3
-
Amplitude ripple (1574.42~1576.42 MHz)
dB
-
0.1
0.5
-
VSWR (1574.42~1576.42 MHz)
-
1.1
1.6
-
Attenuation (Reference level from 0 dB)
0.1~894
MHz
dB
16
28
-
-
894~1500
MHz
dB
15
26.5
-
-
1650~4000
MHz
dB
17
26.5
-
-
4000~6000
MHz
dB
15
41
-
-
Temperature Coefficient of Frequency
ppm/℃
-
-36
-
-
RoHS Compliant
Lead free
Lead-free soldering


Số phần tương tự - TA1599A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1590A TAI-SAW-TA1590A Datasheet
140Kb / 8P
   SAW Filter 1950 MHz
logo
Transko Electronics, In...
TA1590DM TRANSKO-TA1590DM Datasheet
330Kb / 3P
   Wireless, RF SAW Filter
Revision 1: December 2009
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1593A TAI-SAW-TA1593A Datasheet
177Kb / 7P
   SAW Filter 426 MHz
TA1595A TAI-SAW-TA1595A Datasheet
158Kb / 7P
   SAW Filter 400 MHz
TA1595B TAI-SAW-TA1595B Datasheet
452Kb / 7P
   SAW Filter 400 MHz
More results

Mô tả tương tự - TA1599A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0757BB TAI-SAW-TA0757BB Datasheet
453Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42MHz
TA0796A TAI-SAW-TA0796A Datasheet
431Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42MHz
logo
Golledge Electronics Lt...
MP05506 GOLLEDGE-MP05506 Datasheet
233Kb / 6P
   SAW Filter: 1575.42MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0757A TAI-SAW-TA0757A Datasheet
421Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42MHz
logo
Golledge Electronics Lt...
MA08528 GOLLEDGE-MA08528 Datasheet
157Kb / 5P
   SAW Filter 1575.42MHz
MP03084 GOLLEDGE-MP03084 Datasheet
121Kb / 6P
   SAW Filter 1575.42MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0757D TAI-SAW-TA0757D Datasheet
158Kb / 8P
   SAW Filter 1575.42MHz
TA2070A TAI-SAW-TA2070A Datasheet
758Kb / 8P
   SAW Filter 1575.42MHz
TA0757B TAI-SAW-TA0757B Datasheet
418Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42MHz
TA1425A TAI-SAW-TA1425A Datasheet
165Kb / 8P
   SAW Filter 1575.42MHz
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com