công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1590A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA1590A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 1950 MHz
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1590A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1590A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1590A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1590A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1590A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1590A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1590A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1590A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1590A Datasheet HTML 8Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
2
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
SAW Filter 1950 MHz
MODEL NO.:TA1590A
REV. NO.:1
A. MAXIMUM RATING:
1. Input Power Level: 10 dBm
2. DC Voltage : 3V
3. Operating Temperature: -30°C to +85°C
Electrostatic Sensitive Device (ESD)
4. Storage Temperature: -40°C to +85°C
B. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
Terminating source impedance (single ended) :
Zs = 50 Ω
Terminating load impedance (single ended) :
ZL = 50 Ω
Item
Unit
Min.
Typ.
Max.
Note
Center frequency
Fc
MHz
-
1950
-
-
Insertion Loss (1940 ~ 1960 MHz)
IL
dB
-
2.1
3.5
-
Amplitude Ripple (1940 ~ 1960 MHz)
dB
-
0.6
1.5
-
VSWR (1940 ~ 1960 MHz)
-
1.7
2.2
-
Attenuation (reference level from 0 dB)
1780 ~ 1880
MHz
dB
35
38
-
-
2025 ~ 2140
MHz
dB
40
43
-
-
Temperature Coefficient of Frequency
ppm/℃
-
-36
-
-
RoHS Compliant
Lead free
Lead-free soldering


Số phần tương tự - TA1590A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transko Electronics, In...
TA1590DM TRANSKO-TA1590DM Datasheet
330Kb / 3P
   Wireless, RF SAW Filter
Revision 1: December 2009
More results

Mô tả tương tự - TA1590A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1981A TAI-SAW-TA1981A Datasheet
645Kb / 7P
   SAW Filter 1950 MHz
TA1815B TAI-SAW-TA1815B Datasheet
756Kb / 8P
   SAW Filter 1950 MHz
logo
RF Monolithics, Inc
SF2224E RFM-SF2224E Datasheet
940Kb / 5P
   1950 MHz SAW Filter
logo
Murata Manufacturing Co...
SF2224E MURATA-SF2224E Datasheet
627Kb / 5P
   1950 MHz SAW Filter
logo
TriQuint Semiconductor
856532 TRIQUINT-856532 Datasheet
417Kb / 5P
   1950 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0235A TAI-SAW-TA0235A Datasheet
702Kb / 6P
   SAW Filter 1950 MHz
logo
TriQuint Semiconductor
856661 TRIQUINT-856661_15 Datasheet
298Kb / 5P
   1950 MHz SAW Filter
856678 TRIQUINT-856678_15 Datasheet
532Kb / 6P
   1950 MHz SAW Filter
855938 TRIQUINT-855938 Datasheet
488Kb / 5P
   1950 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1397A TAI-SAW-TA1397A Datasheet
248Kb / 8P
   SAW Filter 1950 MHz BW60MHz
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com