công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1587A bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA1587A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 2140 MHz
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1587A bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1587A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1587A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1587A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1587A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1587A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1587A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1587A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1587A Datasheet HTML 8Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
7
TST DCC
Release document
G. PACKING:
1. REEL DIMENSION
(Please refer to FR-75D10 for packing quantity )
2.TAPE DIMENSION


Số phần tương tự - TA1587A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transko Electronics, In...
TA1587BM TRANSKO-TA1587BM Datasheet
398Kb / 4P
   Wireless, RF SAW Filter
Revision 0: July 2010
TA1587CM1 TRANSKO-TA1587CM1 Datasheet
358Kb / 4P
   Wireless, RF SAW Filter
Revision 0: July 2010
More results

Mô tả tương tự - TA1587A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Murata Manufacturing Co...
SF2225E MURATA-SF2225E Datasheet
489Kb / 5P
   2140 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1433C TAI-SAW-TA1433C Datasheet
395Kb / 8P
   SAW Filter 2140 MHz
TA1433A TAI-SAW-TA1433A Datasheet
232Kb / 8P
   SAW Filter 2140 MHz
logo
TriQuint Semiconductor
856738 TRIQUINT-856738_15 Datasheet
984Kb / 6P
   2140 MHz SAW Filter
856562 TRIQUINT-856562_15 Datasheet
478Kb / 5P
   2140 MHz SAW Filter
logo
RF Monolithics, Inc
SF2225E RFM-SF2225E Datasheet
489Kb / 5P
   2140 MHz SAW Filter
logo
TriQuint Semiconductor
855937 TRIQUINT-855937 Datasheet
490Kb / 5P
   2140 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1845B TAI-SAW-TA1845B Datasheet
601Kb / 9P
   SAW Filter 2140 MHz
TA1396A TAI-SAW-TA1396A Datasheet
265Kb / 8P
   SAW Filter 2140 MHz BW60MHz
logo
API Technologies Corp
SF2140BA02540S APITECH-SF2140BA02540S Datasheet
168Kb / 3P
   2140 MHz SAW Filter 60 MHz bandwidth
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com