công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RS0032C bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Solid States Devices, Inc

tên linh kiện RS0032C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Silicon Carbide
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SSDI [Solid States Devices, Inc]
Trang chủ  http://www.ssdi-power.com
Logo SSDI - Solid States Devices, Inc

RS0032C bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Solid States Devices, Inc

  RS0032C_15 Datasheet HTML 1Page - Solid States Devices, Inc RS0032C_15 Datasheet HTML 2Page - Solid States Devices, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
NOTE: All specifications are subject to change without notification.
SCD's for these devices should be reviewed by SSDI prior to release.
DATA SHEET #: RS0032C
DOC
Solid State Devices, Inc.
14701 Firestone Blvd * La Mirada, CA 90638
Phone: (562) 404-4474 * Fax: (562) 404-1773
ssdi@ssdi-power.com * www.ssdi-power.com
SSR10C30 Series
Electrical Characteristic
2/
Symbol
Min
Typ
Max
Units
Instantaneous Forward Voltage Drop
(TJ = 25ºC, 300 µsec pulse)
IF = 5A
IF = 10A
VF1
VF2
---
---
1.20
1.50
1.32
1.65
Volts
Instantaneous Forward Voltage Drop
(TJ = 150ºC, 300 µsec pulse)
IF = 5A
IF = 10A
VF3
VF4
---
---
1.18
1.65
1.28
1.85
Volts
Instantaneous Forward Voltage Drop
(TJ = -55ºC, 300 µsec pulse)
IF = 5A
IF = 10A
VF5
VF6
---
---
1.35
1.60
1.45
1.75
Volts
Reverse Leakage Current
(VR = Rated VR, TJ = 25ºC, 300 µsec min pulse)
IR1
---
25
100
µA
Reverse Leakage Current
(VR = Rated VR, TJ = 150ºC, 300 µsec min pulse)
IR2
---
100
250
µA
Junction Capacitance
(VR =10 Vdc, Tc= 25ºC, f = 1MHz)
CJ
---
350
500
pF
Total Capacitive Charge
(VR = 400V, IF = 5A, di/dt = 200A/µs, TJ = 150ºC)
QC
---
13
---
nC
NOTES:
1/ For ordering information, price, and availability, contact factory.
2/ All electrical characteristics @25oC unless otherwise specified.
3/ If high temperature operation is desired (> 175oC), consult factory for soldering consideration.
Case Outlines: Cerpack
Case Outline: SMD.5
Available Part Numbers:
SSR10C20S.5 SSR10C20G
SSR10C30S.5 SSR10C30G
PIN ASSIGNMENT
Package
Pin 1
Pin 2
Pin 3 (Tab)
SMD .5 (S.5)
Cathode
Anode
Anode
Cerpack (G)
Anode
Anode
Cathode


Số phần tương tự - RS0032C_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid States Devices, I...
RS0032C SSDI-RS0032C Datasheet
143Kb / 2P
   Schottky Silicon Carbide
More results

Mô tả tương tự - RS0032C_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cree, Inc
E4D20120G CREE-E4D20120G Datasheet
2Mb / 6P
   Silicon Carbide Schottky Diode Silicon Carbide Schottky Diode
logo
Solid States Devices, I...
SSR20C SSDI-SSR20C Datasheet
87Kb / 2P
   Schottky Silicon Carbide
RS0032C SSDI-RS0032C Datasheet
143Kb / 2P
   Schottky Silicon Carbide
logo
Infineon Technologies A...
SIDC19D60SIC3 INFINEON-SIDC19D60SIC3 Datasheet
54Kb / 4P
   Silicon Carbide Schottky Diode
22.04.2004
SDD04S60 INFINEON-SDD04S60 Datasheet
280Kb / 9P
   Silicon Carbide Schottky Diode
2004-02-11
SDP20S30 INFINEON-SDP20S30 Datasheet
216Kb / 8P
   Silicon Carbide Schottky Diode
2001-09-07
logo
Pan Jit International I...
SIC04A065ND PANJIT-SIC04A065ND Datasheet
575Kb / 5P
   SILICON CARBIDE SCHOTTKY DIODE
logo
Infineon Technologies A...
IDH08G120C5 INFINEON-IDH08G120C5_15 Datasheet
879Kb / 10P
   Silicon Carbide Schottky Diode
Rev. 2.0 2015-07-22
IDH10G120C5 INFINEON-IDH10G120C5_15 Datasheet
886Kb / 10P
   Silicon Carbide Schottky Diode
Rev. 2.0 2015-07-22
logo
Pan Jit International I...
SIC06A065D PANJIT-SIC06A065D Datasheet
426Kb / 5P
   SILICON CARBIDE SCHOTTKY DIODE
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com