công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BY20312S bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện BY20312S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fast Avalanche Sinterglass Diode
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

BY20312S bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  BY20312S Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix BY20312S Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix BY20312S Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix BY20312S Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix BY20312S Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
BY203-12S, BY203-16S, BY203-20S
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Rev. 1.9, 12-Sep-12
2
Document Number: 86002
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
TYPICAL CHARACTERISTICS (Tamb = 25 C, unless otherwise specified)
Fig. 1 - Junction Temperature vs.
Reverse/Repetitive Peak Reverse Voltage
Fig. 2 - Max. Forward Current vs. Forward Voltage
Fig. 3 - Max. Average Forward Current vs.
Ambient Temperature
Fig. 4 - Max. Reverse Current vs. Junction Temperature
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb = 25 °C, unless otherwise specified)
PARAMETER
TEST CONDITION
PART
SYMBOL
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Forward voltage
IF = 200 mA, tp/T = 0.01, tp = 0.3ms
VF
--
2.4
V
Reverse current
VR = 700 V
BY203-12S
IR
--
2
μA
VR = 1000 V
BY203-16S
IR
--
2
μA
VR = 1200 V
BY203-20S
IR
--
2
μA
Breakdown voltage
lR = 100 μA, tp/T = 0.01, tp = 0.3 ms
BY203-12S
V(BR)
1200
-
-
V
BY203-16S
V(BR)
1600
-
-
V
BY203-20S
V(BR)
2000
-
-
V
Reverse recovery time
IF = 0.5 A, IR = 1 A, iR = 0.25 A
trr
-
-
300
ns
0
40
80
120
160
200
240
0
400
800
1200
1600
VR, VRRM - Rev./Rep. Peak Rev. Voltage (V)
949080
V
RRM
V
R
BY203/20
BY203/16
BY203/12
0.001
0.01
0.1
1
10
01234
5.0
VF - Forward Voltage (V)
16397
T
j = 25 °C
T
j = 175 °C
16398
0
30
60
90
120
150
Tamb - Ambient Temperature (°C)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0
V
R = VRRM
half sinewave
R
thJA = 100 K/W
PCB: d = 25 mm
R
thJA = 45 K/W
I = 10 mm
1
10
100
1000
25
50
75
100
125
150
Tj - Junction Temperature (°C)
16399
V
R = VRRM


Số phần tương tự - BY20312S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BY203 VISHAY-BY203 Datasheet
33Kb / 3P
   Silicon Mesa Rectifiers
Rev. 2, 24-Jun-98
BY203-12S VISHAY-BY203-12S Datasheet
33Kb / 3P
   Silicon Mesa Rectifiers
Rev. 2, 24-Jun-98
BY203-12S VISHAY-BY203-12S Datasheet
116Kb / 5P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 13-Apr-05
BY203-12S VISHAY-BY203-12S Datasheet
113Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.8, 30-Jul-10
BY203-12S VISHAY-BY203-12S Datasheet
123Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.9, 12-Sep-12
More results

Mô tả tương tự - BY20312S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BYW72 VISHAY-BYW72_10 Datasheet
106Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 25-Aug-10
BYM36 VISHAY-BYM36 Datasheet
149Kb / 5P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.6, 12-Aug-04
BYM36A VISHAY-BYM36A Datasheet
107Kb / 5P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 25-Aug-10
BYV37 VISHAY-BYV37_10 Datasheet
378Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 31-Mar-10
BYV16-TAP VISHAY-BYV16-TAP Datasheet
130Kb / 5P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.8, 04-Sep-12
BY203-20S-TR VISHAY-BY203-20S-TR Datasheet
128Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.9, 12-Sep-12
BYV38-TAP VISHAY-BYV38-TAP Datasheet
123Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.8, 04-Sep-12
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BY268 NJSEMI-BY268 Datasheet
128Kb / 2P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
logo
Vishay Siliconix
BY203-20STAP VISHAY-BY203-20STAP Datasheet
123Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.9, 12-Sep-12
BY268 VISHAY-BY268_V01 Datasheet
136Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
01-Jan-2022
BYV12 VISHAY-BYV12_10 Datasheet
452Kb / 5P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 30-Jul-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com