công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1473A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA1473A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 433 MHz
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1473A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1473A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1473A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1473A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1473A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1473A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1473A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1473A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
2
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
SAW Filter 433 MHz
MODEL NO.:TA1473A
REV. NO.:1
A. MAXIMUM RATING:
1. Input Power Level: 10 dBm
2. DC Voltage : 3V
3. Operating Temperature: -30°C to +72°C
Electrostatic Sensitive Device (ESD)
4. Storage Temperature: -30°C to +85°C
B. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
Terminating source impedance (single ended) :
Zs = 50 Ω
Terminating load impedance (single ended) :
ZL = 50 Ω
Item
Unit
Min.
Typ.
Max.
Note
Center Frequency
Fc
MHz
-
433
-
-
Min. Insertion Loss
ILmin
dB
-
1.3
2.8
-
Bandwidth
BW-3dB
dB
20
23.6
-
-
Attenuation (reference level from 0 dB)
10~410
MHz
dB
35
53
-
-
470~680 MHz
dB
35
46
-
-
Temperature Coefficient of Frequency
ppm/℃
-
-36
-
-
RoHS Compliant
Lead free
Lead-free soldering


Số phần tương tự - TA1473A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1473A GOLLEDGE-TA1473A Datasheet
202Kb / 5P
   SAW Filter 433. 0MHz
More results

Mô tả tương tự - TA1473A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA433K1 TAI-SAW-TA433K1 Datasheet
156Kb / 4P
   SAW Filter 433 MHz
TA0286B TAI-SAW-TA0286B Datasheet
653Kb / 6P
   SAW Filter 433 MHz
TA1914A TAI-SAW-TA1914A Datasheet
305Kb / 6P
   SAW Filter 433 MHz
logo
API Technologies Corp
SF0433BA02629S APITECH-SF0433BA02629S Datasheet
134Kb / 3P
   433 MHz SAW Filter 20 MHz Bandwidth
logo
Spectrum Microwave, Inc...
SF0433BA02629S SPECTRUM-SF0433BA02629S Datasheet
134Kb / 3P
   433 MHz SAW Filter 20 MHz Bandwidth
logo
Golledge Electronics Lt...
MP04693 GOLLEDGE-MP04693 Datasheet
202Kb / 5P
   SAW Filter 433. 0MHz
logo
AUREL S.p.A.
650201131G AUREL-650201131G Datasheet
440Kb / 1P
   433 MHz ASK SAW - FR4 Substrate Trasmettitore 433 MHz ASK SAW su FR4
logo
Johanson Technology Inc...
0433AT62A0020 JOHANSON-0433AT62A0020 Datasheet
256Kb / 3P
   433 MHz Antenna
logo
API Technologies Corp
SF0240CD03109S APITECH-SF0240CD03109S Datasheet
154Kb / 3P
   240 MHz SAW Filter 240 MHz SAW Filter
SF0162BA03266S APITECH-SF0162BA03266S Datasheet
1Mb / 3P
   SAW Filter 162 MHz SAW Bandpass Filter, 0.06 MHz Bandwidth
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com