công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1426A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA1426A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 2595MHz
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1426A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1426A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1426A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1426A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1426A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1426A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1426A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1426A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1426A Datasheet HTML 8Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
2
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
SAW Filter 2595MHz
MODEL NO.:TA1426A
REV. NO.:2
A. MAXIMUM RATING:
1. Input Power Level: 10 dBm
2. DC Voltage : 3V
3. Operating Temperature: -20°C to +70°C
Electrostatic Sensitive Device (ESD)
4. Storage Temperature: -40°C to +85°C
B. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
Terminating source impedance
:
Zs = 50 Ω
Terminating load impedance
:
ZL = 50 Ω
Item
Unit
Min.
Typ.
Max. Note
Center Frequency
Fc
MHz
-
2595
-
-
Max. Insertion Loss (2570~2620 MHz)
IL
dB
-
2.1
3.8
-
Amplitude ripple (2570~2620 MHz)
dB
-
0.9
1.8
-
VSWR (2570~2620 MHz)
-
1.5
2.3
-
Attenuation (Reference level from 0 dB)
0.1~200
MHz
dB
40
48
-
-
200~2485
MHz
dB
30
31.5
-
-
2485~2510
MHz
dB
20
42
-
-
2680~2705
MHz
dB
20
50
-
-
2705~3000
MHz
dB
35
36
-
-
3000~4000
MHz
dB
20
37
-
-
4000~4900
MHz
dB
20
49
-
-
4900~6000
MHz
dB
25
40
-
-
Temperature Coefficient of Frequency
ppm/℃
-
-36
-
-
RoHS Compliant
Lead free
Lead-free soldering


Số phần tương tự - TA1426A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1426B TAI-SAW-TA1426B Datasheet
167Kb / 8P
   SAW Filter 2595MHz
TA1426C TAI-SAW-TA1426C Datasheet
299Kb / 8P
   SAW Filter 2595MHz
More results

Mô tả tương tự - TA1426A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1426B TAI-SAW-TA1426B Datasheet
167Kb / 8P
   SAW Filter 2595MHz
TA1426C TAI-SAW-TA1426C Datasheet
299Kb / 8P
   SAW Filter 2595MHz
TA1962B TAI-SAW-TA1962B Datasheet
444Kb / 9P
   SAW Filter 2595MHz 50MHz BW SMD1.4x1.1mm
TR0035AA0095 TAI-SAW-TR0035AA0095 Datasheet
262Kb / 6P
   Dielectric Filter 2595MHz size15.9x4.4mm
TA1968A TAI-SAW-TA1968A Datasheet
449Kb / 7P
   SAW Rx Filter 2595MHz LTE Band 38 SMD 1109 (50MHz BW)
TA1965A TAI-SAW-TA1965A Datasheet
335Kb / 7P
   SAW Tx Filter 2595MHz LTE Band 38 SMD 1109 (50MHz BW)
logo
SIPAT Co,Ltd
LBT70A39 SIPAT-LBT70A39_10 Datasheet
157Kb / 4P
   70MHz SAW Filter 70MHz SAW Filter
LBT70A39 SIPAT-LBT70A39 Datasheet
157Kb / 4P
   70MHz SAW Filter 70MHz SAW Filter
logo
TDK Electronics
B39831B8304P810 TDK-B39831B8304P810 Datasheet
202Kb / 7P
   SAW Components SAW Filter
B39202B9477P810 TDK-B39202B9477P810 Datasheet
205Kb / 8P
   SAW Components SAW Filter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com