công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1404A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA1404A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 869MHz
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1404A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1404A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1404A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1404A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1404A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1404A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1404A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1404A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
2
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
SAW Filter 869MHz
MODEL NO.:TA1404A
REV. NO.:4.0
A. MAXIMUM RATING:
1. Input Power Level: 13 dBm
2. DC Voltage : 0V
3. Operating Temperature: -40°C to +85°C
4. Storage Temperature: -40°C to +85°C
B. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
Terminating source impedance (single)
:
Zs = 50 Ω
Terminating load impedance(single)
:
ZL = 50 Ω 
Item
Unit
Min
Type.
Max
Center Frequency
Fc
MHz
-
869
-
Insertion Loss (868~870 MHz)
IL
dB
2.3
3.0max
Amplitude ripple(868~870 MHz)
dB
0.3
0.6max
Attenuation
100 ~ 300
MHz
dB
45
50
300 ~ 845
MHz
dB
40
45
845 ~ 853
MHz
dB
38
43
879 ~ 883
MHz
dB
15
30
883 ~ 915
MHz
dB
40
45
915 ~ 945
MHz
dB
45
50
945 ~ 1200
MHz
dB
45
55
1200 ~ 2000
MHz
dB
35
40
Package size
mm
SMD 3x3
C.. TEST CIRCUIT:
RoHS Compliant
Lead free
Lead-free soldering
Electrostatic Sensitive Device (ESD)


Số phần tương tự - TA1404A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1404A TAI-SAW-TA1404A Datasheet
7Mb / 8P
   Your Best Partner For Frequency Devices
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1404A GOLLEDGE-TA1404A Datasheet
352Kb / 6P
   SAW Filter 869.0MHz
More results

Mô tả tương tự - TA1404A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA2087A TAI-SAW-TA2087A Datasheet
668Kb / 6P
   SAW Filter 869MHz
TA1946A TAI-SAW-TA1946A Datasheet
673Kb / 7P
   SAW Filter 869MHz
TA2093A TAI-SAW-TA2093A Datasheet
756Kb / 7P
   SAW Filter 869MHz
TA2021A TAI-SAW-TA2021A Datasheet
442Kb / 6P
   SAW Filter 869MHz
TA1729A TAI-SAW-TA1729A Datasheet
409Kb / 7P
   SAW Filter 869MHz
logo
Golledge Electronics Lt...
MP01864 GOLLEDGE-MP01864 Datasheet
117Kb / 6P
   SAW Filter 869MHz
MA05505 GOLLEDGE-MA05505 Datasheet
135Kb / 5P
   SAW Filter 869MHz
logo
Abracon Corporation
AFS869.0W01-TS4 ABRACON-AFS869.0W01-TS4 Datasheet
2Mb / 3P
   869MHz SMD SAW FILTER
08.13.09
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0296A TAI-SAW-TA0296A Datasheet
627Kb / 6P
   SAW Filter 869MHz SMD 3.0횞3.0 mm
logo
Radiometrix Ltd
FPX3 RADIOMETRIX-FPX3_16 Datasheet
355Kb / 7P
   400mW Multichannel 869MHz band transceiver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com