công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1377A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA1377A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 2338.75MHz BW12.5MHz SMD 3.0x3.0mm
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1377A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1377A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1377A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1377A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1377A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1377A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1377A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1377A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
FR-71S03-02
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
Product Specifications Approval Sheet
Product Name: SAW Filter 2338.75 MHz BW12.5MHz SMD 3.0X3.0 mm
TST Parts No.: TA1377A
Customer Parts No.:
Company:
Division:
Approved by :
Date:
Checked by:
Andy Yu
Approval by:
Bob Chau
Date:
11, 26, 2013
1. Customer signed back is required before TST can proceed with sample build and receive orders.
2. Orders received without customer signed back will be regarded as agreement on the specifications.
3. Any specifications changes must be approved upon by both parties and a new revision of specifications
shall be released to reflect the changes


Số phần tương tự - TA1377A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transko Electronics, In...
TA1370BM1 TRANSKO-TA1370BM1 Datasheet
434Kb / 4P
   Wireless, RF SAW Filter
Revision 0: April 2011
logo
Toshiba Semiconductor
TA1370FG TOSHIBA-TA1370FG Datasheet
637Kb / 42P
   SYNC Processor, Frequency Counter IC for TV Component Signals
TA1370FG TOSHIBA-TA1370FG Datasheet
902Kb / 42P
   SYNC Processor, Frequency Counter IC for TV Component Signals
TA1370FG TOSHIBA-TA1370FG_05 Datasheet
902Kb / 42P
   SYNC Processor, Frequency Counter IC for TV Component Signals
TA1372FNG TOSHIBA-TA1372FNG Datasheet
186Kb / 15P
   VHF Band RF Modulator IC for VCRs and Set top boxes
More results

Mô tả tương tự - TA1377A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1654A TAI-SAW-TA1654A Datasheet
222Kb / 7P
   SAW Filter 1435MHz(BW 50MHz) SMD 3.0x3.0mm
TA1667A TAI-SAW-TA1667A Datasheet
284Kb / 7P
   SAW Filter 1268MHz BW 20MHz SMD 3.0x3.0mm
TA1657A TAI-SAW-TA1657A Datasheet
251Kb / 7P
   SAW Filter 2332.5 MHz(BW 25MHz) SMD 3.0x3.0mm
TA2590A TAI-SAW-TA2590A Datasheet
478Kb / 8P
   840.8MHz 1.5MHz BW SMD 3.0X3.0mm RF SAW Filter
TA0748A TAI-SAW-TA0748A Datasheet
270Kb / 8P
   SAW Filter 947.5 MHz SMD 3.0X3.0mm for GSM
TA2497A TAI-SAW-TA2497A Datasheet
475Kb / 8P
   840.8MHz 1.3MHz BW SMD 3.0X3.0mm RF SAW Filter
TC0669A TAI-SAW-TC0669A Datasheet
431Kb / 6P
   SAW Resonator 1030 MHz -50KHz SMD 3.0x3.0mm
logo
ECS, Inc.
ECS-DSF947.5B-21 ECS-ECS-DSF947.5B-21 Datasheet
135Kb / 1P
   SMD SAW FILTER
ECS-DSF400.0A-51 ECS-ECS-DSF400.0A-51 Datasheet
152Kb / 1P
   SMD SAW FILTER
logo
List of Unclassifed Man...
AFS434S3 ETC-AFS434S3 Datasheet
105Kb / 1P
   SMD 434.0MHz SAW FILTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com