công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1377A bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA1377A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 2338.75MHz BW12.5MHz SMD 3.0x3.0mm
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1377A bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1377A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1377A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1377A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1377A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1377A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1377A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1377A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
5
TST DCC
Release document
Sdd21 response: (span 4200MHz)
S11&Sdd22 VSWR: (span 100MHz)


Số phần tương tự - TA1377A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transko Electronics, In...
TA1370BM1 TRANSKO-TA1370BM1 Datasheet
434Kb / 4P
   Wireless, RF SAW Filter
Revision 0: April 2011
logo
Toshiba Semiconductor
TA1370FG TOSHIBA-TA1370FG Datasheet
637Kb / 42P
   SYNC Processor, Frequency Counter IC for TV Component Signals
TA1370FG TOSHIBA-TA1370FG Datasheet
902Kb / 42P
   SYNC Processor, Frequency Counter IC for TV Component Signals
TA1370FG TOSHIBA-TA1370FG_05 Datasheet
902Kb / 42P
   SYNC Processor, Frequency Counter IC for TV Component Signals
TA1372FNG TOSHIBA-TA1372FNG Datasheet
186Kb / 15P
   VHF Band RF Modulator IC for VCRs and Set top boxes
More results

Mô tả tương tự - TA1377A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1654A TAI-SAW-TA1654A Datasheet
222Kb / 7P
   SAW Filter 1435MHz(BW 50MHz) SMD 3.0x3.0mm
TA1667A TAI-SAW-TA1667A Datasheet
284Kb / 7P
   SAW Filter 1268MHz BW 20MHz SMD 3.0x3.0mm
TA1657A TAI-SAW-TA1657A Datasheet
251Kb / 7P
   SAW Filter 2332.5 MHz(BW 25MHz) SMD 3.0x3.0mm
TA2590A TAI-SAW-TA2590A Datasheet
478Kb / 8P
   840.8MHz 1.5MHz BW SMD 3.0X3.0mm RF SAW Filter
TA0748A TAI-SAW-TA0748A Datasheet
270Kb / 8P
   SAW Filter 947.5 MHz SMD 3.0X3.0mm for GSM
TA2497A TAI-SAW-TA2497A Datasheet
475Kb / 8P
   840.8MHz 1.3MHz BW SMD 3.0X3.0mm RF SAW Filter
TC0669A TAI-SAW-TC0669A Datasheet
431Kb / 6P
   SAW Resonator 1030 MHz -50KHz SMD 3.0x3.0mm
logo
ECS, Inc.
ECS-DSF947.5B-21 ECS-ECS-DSF947.5B-21 Datasheet
135Kb / 1P
   SMD SAW FILTER
ECS-DSF400.0A-51 ECS-ECS-DSF400.0A-51 Datasheet
152Kb / 1P
   SMD SAW FILTER
logo
List of Unclassifed Man...
AFS434S3 ETC-AFS434S3 Datasheet
105Kb / 1P
   SMD 434.0MHz SAW FILTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com