công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1324A bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA1324A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 942.5 MHz BW35MHz
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1324A bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1324A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1324A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1324A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1324A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1324A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1324A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1324A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1324A Datasheet HTML 8Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 6 -
TST DCC
Release document
F.OUTLINE DRAWING:
□ : Year/Month Code (Follow the table)
YEAR/Month
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2013
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
2014
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
2015
a
b
c
d
e
f
g
h
j
k
l
m
2016
n
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
2017
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
2018
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
2019
a
b
c
d
e
f
g
h
j
k
l
m
2020
n
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z


Số phần tương tự - TA1324A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1324A GOLLEDGE-TA1324A Datasheet
155Kb / 7P
   SAW Filter 942.50MHz
More results

Mô tả tương tự - TA1324A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TriQuint Semiconductor
856055 TRIQUINT-856055 Datasheet
441Kb / 5P
   942.5 MHz SAW Filter
856387 TRIQUINT-856387 Datasheet
617Kb / 7P
   942.5 MHz SAW Filter
855820 TRIQUINT-855820_15 Datasheet
344Kb / 7P
   942.5 MHz SAW Filter
855966 TRIQUINT-855966 Datasheet
707Kb / 8P
   942.5 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1004A TAI-SAW-TA1004A Datasheet
1Mb / 6P
   SAW Filter 942.5 MHz
TA0152B TAI-SAW-TA0152B Datasheet
1Mb / 7P
   SAW Filter 942.5 MHz
TA1743B TAI-SAW-TA1743B Datasheet
625Kb / 8P
   SAW Filter 942.5 MHz
logo
TriQuint Semiconductor
856528 TRIQUINT-856528_15 Datasheet
580Kb / 5P
   942.5 MHz SAW Filter
855810 TRIQUINT-855810_15 Datasheet
532Kb / 5P
   942.5 MHz SAW Filter
logo
Murata Manufacturing Co...
SF2002E MURATA-SF2002E Datasheet
536Kb / 5P
   942.5 MHz SAW Filter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com