công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1245A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA1245A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 868 MHz
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1245A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1245A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1245A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1245A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1245A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1245A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1245A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1245A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
2
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
SAW Filter 868 MHz
MODEL NO.: TA1245A
REV. NO:1.0
A. MAXIMUM RATING:
1.Input Power Level: 10 dBm
2.DC voltage: 12 V
3.Operating Temperature: : -40°C to +85°C
4.Storage Temperature: -40°C to +85°C
B. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
Item
Unit
Min.
Typ.
Max.
Center frequency
Fc MHz
-
868
-
Insertion loss
IL(min)
dB
-
3.6
5.5
Pass bandwidth(relative to IL)
BW3
KHz
1800
-
Attenuation (Reference level from 0 dB)
At Fc-21.4MHz
dB
43
53
-
At Fc-10.7MHz
dB
42
52
-
Impedance at Fc, Input
Zin = Rin//Cin
Zs
108.4Ω//3.7pF
Impedance at Fc, Output
Zout = Rout//Cout ZL
108.4Ω//3.7pF
C. MEASUREMENT CIRCUIT:
RoHS Compliant
Lead free
Lead-free soldering
50Ω
HP Network analyzer
50Ω
SAW Filter
12nH
IN
OUT
12nH
E
A,C,D,F
B
4.7pF
4.7pF


Số phần tương tự - TA1245A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1240A TAI-SAW-TA1240A Datasheet
380Kb / 8P
   SAW Filter 1900MHz
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1240A GOLLEDGE-TA1240A Datasheet
90Kb / 7P
   SAW Filter 1900.0MHz
logo
Toshiba Semiconductor
TA1241 TOSHIBA-TA1241 Datasheet
965Kb / 28P
   DEFLECTION PROCESSOR IC FOR TVs
TA1241AN TOSHIBA-TA1241AN Datasheet
965Kb / 28P
   DEFLECTION PROCESSOR IC FOR TVs
TA1241ANG TOSHIBA-TA1241ANG Datasheet
1Mb / 4P
   DEFLECTION PROCESSOR IC FOR TVs
More results

Mô tả tương tự - TA1245A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1219A TAI-SAW-TA1219A Datasheet
413Kb / 7P
   SAW Filter 868 MHz
TA1972A TAI-SAW-TA1972A Datasheet
318Kb / 6P
   SAW Filter 868 MHz
TA2244A TAI-SAW-TA2244A Datasheet
765Kb / 6P
   SAW Filter 868 MHz
logo
API Technologies Corp
SF0868BA02512S APITECH-SF0868BA02512S Datasheet
165Kb / 3P
   868 MHz SAW Filter 12 MHz Bandwidth
logo
Spectrum Microwave, Inc...
SF0868BA02512S SPECTRUM-SF0868BA02512S Datasheet
165Kb / 3P
   868 MHz SAW Filter 12 MHz Bandwidth
logo
AUREL S.p.A.
650201182G AUREL-650201182G Datasheet
295Kb / 1P
   Trasmettitore 868 MHz ASK SAW su FR4 868 MHz ASK SAW - FR4 Substrate
September 8, 2010 Rev A
logo
Spectrum Microwave, Inc...
SF0868BA03209S SPECTRUM-SF0868BA03209S Datasheet
1Mb / 3P
   868 MHz SAW Filter, 600 kHz 1 dB Bandwidth
logo
API Technologies Corp
SF0868BA03209S APITECH-SF0868BA03209S Datasheet
1Mb / 3P
   868 MHz SAW Filter, 600 kHz 1 dB Bandwidth
logo
Johanson Technology Inc...
0868LP15A020 JOHANSON-0868LP15A020 Datasheet
120Kb / 2P
   868 MHz Low Pass Filter
logo
API Technologies Corp
SF0240CD03109S APITECH-SF0240CD03109S Datasheet
154Kb / 3P
   240 MHz SAW Filter 240 MHz SAW Filter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com