công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1193A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA1193A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 2017.5MHz 15MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1193A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1193A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1193A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1193A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1193A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1193A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1193A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1193A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
3
TST DCC
Release document
C.OUTLINE DRAWING:
□ : Year/Month Code (Follow the table)
YEAR/Month
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2013
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
2014
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
2015
a
b
c
d
e
f
g
h
j
k
l
m
2016
n
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
2017
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
2018
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
2019
a
b
c
d
e
f
g
h
j
k
l
m
2020
n
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
D. MEASUREMENT CIRCUIT:
C : Unbalance Input
A,E : Balance Output
B,D : Ground
Unit : mm
200 Ω
27 nH
C
E
A
D
B
top view
bottom view
side view
c


Số phần tương tự - TA1193A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1193A GOLLEDGE-TA1193A Datasheet
144Kb / 6P
   SAW Filter 2017.50MHz
More results

Mô tả tương tự - TA1193A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1323A TAI-SAW-TA1323A Datasheet
150Kb / 7P
   SAW Filter 2017.5MHz 15MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1177A TAI-SAW-TA1177A Datasheet
153Kb / 7P
   SAW Filter 2017.5MHz 15MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1126A TAI-SAW-TA1126A Datasheet
155Kb / 7P
   SAW Filter 2017.5MHz 15 MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TE0117A TAI-SAW-TE0117A Datasheet
241Kb / 7P
   SAW Filter 1900/2017.5MHz (BW 40/15MHz) SMD 3.0x3.0 mm
TB0963A TAI-SAW-TB0963A Datasheet
320Kb / 8P
   SAW Filter 140MHz 15MHz BW (SMD 5.0횞7.0 mm)
logo
SIPAT Co,Ltd
LBT201803 SIPAT-LBT201803 Datasheet
165Kb / 3P
   2017.5MHz SAW Filter 15MHz Bandwidth
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA2384A TAI-SAW-TA2384A Datasheet
415Kb / 8P
   SAW Filter 677.5MHz SMD 1.4X1.1 mm (BW=26MHz)
TA0918A TAI-SAW-TA0918A Datasheet
151Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42MHz 2MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1689A TAI-SAW-TA1689A Datasheet
237Kb / 9P
   SAW Filter 881.5MHz 25MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1701A TAI-SAW-TA1701A Datasheet
346Kb / 8P
   SAW Filter 897MHz 34.2MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com