công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1175A bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA1175A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 1591.5 MHz SMD 1.4횞1.1 mm (BW=35 MHz)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1175A bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1175A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1175A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1175A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1175A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1175A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1175A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1175A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
7
TST DCC
Release document
G. RECOMMENDED REFLOW PROFILE:
1. Preheating shall be fixed at 150~180℃ for 60~90 seconds.
2. Ascending time to preheating temperature 150℃ shall be 30 seconds min.
3. Heating shall be fixed at 220℃ for 50~80 seconds and at 245~260℃ peak (min. 10sec).
4. Time : 2 times.


Số phần tương tự - TA1175A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1175A GOLLEDGE-TA1175A Datasheet
100Kb / 6P
   SAW Filter 1591.50MHz
More results

Mô tả tương tự - TA1175A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA2623A TAI-SAW-TA2623A Datasheet
883Kb / 8P
   SAW Filter 1542.5 MHz SMD 1.4횞1.1 mm (BW=35 MHz)
TA2550A TAI-SAW-TA2550A Datasheet
456Kb / 6P
   SAW Filter 1191.8 MHz SMD 1.4횞1.1 mm (BW=55 MHz)
TA2662A TAI-SAW-TA2662A Datasheet
405Kb / 6P
   SAW Filter 1260 MHz SMD 1.4횞1.1 mm (BW=48 MHz)
TA2549A TAI-SAW-TA2549A Datasheet
471Kb / 6P
   SAW Filter 1234.4 MHz SMD 1.4횞1.1 mm (BW=45 MHz)
TA2551A TAI-SAW-TA2551A Datasheet
456Kb / 6P
   SAW Filter 1587.1 MHz SMD 1.4횞1.1 mm (BW=55 MHz)
TA2707AA1322 TAI-SAW-TA2707AA1322 Datasheet
456Kb / 8P
   SAW Filter 1575.42 MHz SMD 1.4횞1.1 mm (BW=2 MHz)
TA2552BA1323 TAI-SAW-TA2552BA1323 Datasheet
343Kb / 7P
   SAW Filter 1278.75 MHz SMD 1.4횞1.1 mm (BW=55 MHz)
TA2708AA1325 TAI-SAW-TA2708AA1325 Datasheet
357Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42 MHz SMD 1.4횞1.1 mm (BW=2 MHz)
TA2531A TAI-SAW-TA2531A Datasheet
742Kb / 7P
   SAW Filter 869 MHz SMD 1.4횞1.1 mm (BW=14 MHz)
TA2552A TAI-SAW-TA2552A Datasheet
473Kb / 7P
   SAW Filter 1278.75 MHz SMD 1.4횞1.1 mm (BW=55 MHz)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com