công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA0206A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA0206A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter 1842.5 MHz for Mobile Communication
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0206A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0206A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0206A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0206A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0206A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0206A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0206A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
3
TST DCC
Release document
C. Frequency Characteristics :
Transfer function


Số phần tương tự - TA0206A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcom, Inc.
TA020-040-37-35 TRANSCOM-TA020-040-37-35 Datasheet
51Kb / 2P
   2.0 ??4.0 GHz 36dBm Amplifiers
TA020-040-42-38 TRANSCOM-TA020-040-42-38 Datasheet
72Kb / 2P
   2.0 ??4.0 GHz 38dBm Amplifiers
TA020-060-00-16 TRANSCOM-TA020-060-00-16 Datasheet
108Kb / 2P
   2 - 6 GHz 16 dBm Limiting Amplifier
TA020-060-11-10 TRANSCOM-TA020-060-11-10 Datasheet
72Kb / 2P
   2 ~ 6GHz 10dBm Low Noise Amplifier
TA020-060-12-23 TRANSCOM-TA020-060-12-23 Datasheet
63Kb / 2P
   2 ~ 6 GHz 12dB Gain 23dBm Power Amplifier
More results

Mô tả tương tự - TA0206A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0318A TAI-SAW-TA0318A Datasheet
397Kb / 7P
   SAW Filter 1842.5 MHz for Mobile Communication
TA0363B TAI-SAW-TA0363B Datasheet
196Kb / 8P
   SAW Filter 1842.5 MHz for Mobile Communication
TA0219A TAI-SAW-TA0219A Datasheet
386Kb / 7P
   SAW Filter 1842.5 MHz for Mobile Communication
TA1842FG TAI-SAW-TA1842FG Datasheet
146Kb / 7P
   RF SAW Filter 1842.5 MHz 75MHz Bw for Mobile Communication
TA0319A TAI-SAW-TA0319A Datasheet
388Kb / 6P
   SAW Filter 1960 MHz for Mobile Communication
TA0175B TAI-SAW-TA0175B Datasheet
430Kb / 7P
   SAW Filter 1960 MHz for Mobile Communication
TA0218A TAI-SAW-TA0218A Datasheet
402Kb / 7P
   SAW Filter 942.5 MHz for Mobile Communication
TA0401B TAI-SAW-TA0401B Datasheet
729Kb / 8P
   SAW Filter 1950 MHz for Mobile Communication
TA0685A TAI-SAW-TA0685A Datasheet
387Kb / 9P
   SAW Filter 1747.5 MHz for Mobile Communication
TA0231A TAI-SAW-TA0231A Datasheet
398Kb / 7P
   SAW Filter 942.5 MHz for Mobile Communication
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com