công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LD-450-1600MG bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

tên linh kiện LD-450-1600MG
Giải thích chi tiết về linh kiện  blue laser diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROITHNER [Roithner LaserTechnik GmbH]
Trang chủ  http://www.roithner-laser.com
Logo ROITHNER - Roithner LaserTechnik GmbH

LD-450-1600MG bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

  LD-450-1600MG Datasheet HTML 1Page - Roithner LaserTechnik GmbH LD-450-1600MG Datasheet HTML 2Page - Roithner LaserTechnik GmbH LD-450-1600MG Datasheet HTML 3Page - Roithner LaserTechnik GmbH LD-450-1600MG Datasheet HTML 4Page - Roithner LaserTechnik GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
www.roithner-laser.com
4
ESD Caution
Always do handle laser diodes with extreme caution to prevent electrostatic discharge, the
primary cause of unexpected diode failure. ESD failures can be prevented by always wearing
wrist straps, only using a grounding workplace, and following strict anti-static guidelines when
handling the laser diode
Safety Advice
This laser diode emits highly concentrated blue light which can be hazardous to the human eye
and skin. This diode is classified as CLASS 4 laser product according to IEC 60825-1 and 21
CFR Part 1040.10 Safety Standards.
Operating Considerations
Operating the laser diode outside of its maximum ratings may cause failure or a safety hazard.
The diode may be damaged by excessive drive currents or switching transients. If the diode is
operated using a power supply, it is strongly recommended to connect the diode with the output
voltage set to zero. The voltage should then be increased slowly and with great caution, while at
the same time carefully monitoring the laser diodes output power and drive current. The laser
diode will show accelerated degradation with increased temperature, and it is advised to keep the
case temperature low therefor, by means of heat sinking the device.
© All Rights Reserved
The above specifications are for reference purpose only and subjected to change without prior notice


Số phần tương tự - LD-450-1600MG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Roithner LaserTechnik G...
LD-450-100SG ROITHNER-LD-450-100SG Datasheet
731Kb / 3P
   Royal Blue Laser Diode 450 nm, 100mW sihgle Transverse Mode Structure: GaN
LD-450-1400MG ROITHNER-LD-450-1400MG Datasheet
814Kb / 4P
   blue laser diode
More results

Mô tả tương tự - LD-450-1600MG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NICHIA CORPORATION
NDB4216E-E NICHIA-NDB4216E-E Datasheet
145Kb / 3P
   Blue Laser Diode
NDB7112E NICHIA-NDB7112E Datasheet
269Kb / 3P
   Blue Laser Diode
logo
Roithner LaserTechnik G...
SHD4580MG ROITHNER-SHD4580MG Datasheet
429Kb / 3P
   Blue Laser Diode
RLT4XX-50CMG ROITHNER-RLT4XX-50CMG Datasheet
591Kb / 3P
   Blue Laser Diode
LD-450-1400MG ROITHNER-LD-450-1400MG Datasheet
814Kb / 4P
   blue laser diode
RLS4116 ROITHNER-RLS4116 Datasheet
848Kb / 4P
   Blue laser diode
logo
NICHIA CORPORATION
NDB4116 NICHIA-NDB4116 Datasheet
370Kb / 3P
   Blue Laser Diode
logo
Roithner LaserTechnik G...
RHB510APA ROITHNER-RHB510APA Datasheet
664Kb / 4P
   Blue Laser Diode
logo
NICHIA CORPORATION
NDB4216E NICHIA-NDB4216E Datasheet
363Kb / 3P
   Blue Laser Diode
NDHB510APA NICHIA-NDHB510APA Datasheet
205Kb / 3P
   Blue Laser Diode
NDB4216 NICHIA-NDB4216 Datasheet
123Kb / 3P
   Blue Laser Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com