công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS12P4C bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SS12P4C
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Current Density Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SS12P4C bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SS12P4C_15 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SS12P4C_15 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SS12P4C_15 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SS12P4C_15 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SS12P4C_15 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
SS12P4C
www.vishay.com
Vishay General Semiconductor
Revision: 11-Dec-14
3
Document Number: 89141
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Fig. 2 - Forward Power Loss Characteristics Per Diode
Fig. 3 - Typical Instantaneous Forward Characteristics Per Diode
Fig. 4 - Typical Reverse Leakage Characteristics Per Diode
Fig. 5 - Typical Junction Capacitance Per Diode
Fig. 6 - Typical Transient Thermal Impedance Per Diode
D = 0.5
Average Forward Current (A)
0
1
2
3
4
5
6
7
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
D = t
p/T
t
p
T
D = 1.0
D = 0.8
D = 0.1
D = 0.2 D = 0.3
0.1
1
10
100
Instantaneous Forward Voltage (V)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
T
A = 25 °C
T
A = 125 °C
T
A = 100 °C
0.01
1
10
100
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
0.1
T
A = 125 °C
T
A = 100 °C
T
A = 25 °C
100
1000
10 000
0.1
1
10
100
Reverse Voltage (V)
10
T
J = 25 °C
f = 1.0 MHz
V
sig = 50 mVp-p
1
10
100
0.01
0.1
1
10
100
t - Pulse Duration (s)
Junction to Ambient


Số phần tương tự - SS12P4C_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SS12P4C VISHAY-SS12P4C_15 Datasheet
92Kb / 5P
   High Current Density Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
Revision: 11-Dec-14
More results

Mô tả tương tự - SS12P4C_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SS12P4C VISHAY-SS12P4C Datasheet
98Kb / 5P
   High Current Density Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
Revision: 13-May-11
SS10P5 VISHAY-SS10P5_11 Datasheet
97Kb / 5P
   High Current Density Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
Revision: 19-Apr-11
SS12P4C VISHAY-SS12P4C_V01 Datasheet
105Kb / 5P
   High Current Density Surface-Mount Schottky Barrier Rectifier
01-Jan-2022
SS1P5L VISHAY-SS1P5L Datasheet
105Kb / 4P
   High-Current Density Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
Revision: 26-May-08
SS12P4C VISHAY-SS12P4C_15 Datasheet
92Kb / 5P
   High Current Density Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
Revision: 11-Dec-14
SS2P2 VISHAY-SS2P2_15 Datasheet
82Kb / 4P
   High Current Density Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
Revision: 02-Aug-13
SS10P5 VISHAY-SS10P5_V01 Datasheet
100Kb / 5P
   High Current Density Surface-Mount Schottky Barrier Rectifier
01-Jan-2022
SS2P2 VISHAY-SS2P2_V01 Datasheet
102Kb / 5P
   High Current Density Surface-Mount Schottky Barrier Rectifier
01-Jan-2022
SS8P2CL VISHAY-SS8P2CL_11 Datasheet
98Kb / 5P
   High Current Density Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
Revision: 10-May-11
SS8P2CL VISHAY-SS8P2CL_15 Datasheet
89Kb / 5P
   High Current Density Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
Revision: 10-Dec-14
SS1P5L VISHAY-SS1P5L_V01 Datasheet
106Kb / 5P
   High Current Density Surface-Mount Schottky Barrier Rectifier
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com