công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KBL607G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện KBL607G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Glass Passivated Bridge Rectifiers
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

KBL607G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  KBL607G Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd KBL607G Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd KBL607G Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd KBL607G Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
PART NO.
PART NO.
KBL607G
KBL607G
(TA=25℃ unless otherwise noted)
Document Number: DS_D1311026
Version: E13
GREEN COMPOUND
CODE
DESCRIPTION
KBL607G T0G
T0
G
Green compound
GREEN COMPOUND
CODE
PACKAGE
PACKING
Suffix "G"
KBL
500 / Tray
Note 1: "x" defines voltage from 50V (KBL601G) to 1000V (KBL607G)
EXAMPLE
RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES
PREFERRED P/N
PACKING CODE
KBL607G T0
T0
KBL601G thru KBL607G
Taiwan Semiconductor
ORDERING INFORMATION
PACKING CODE
KBL60xG
(Note 1)
T0
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20
40
60
80
100
120
140
160
AMBIENT TEMPERATURE (oC)
FIG.1 FORWARD CURRENT DERATING CURVE
RESISTIVE OR
INDUCTIVELOAD
WITH HEATSINK
0
50
100
150
200
250
1
10
100
1000
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
FIG. 3 MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD
SURGE CURRENT
8.3ms Single Half Sine Wave
(JEDEC Method)
0.01
0.1
1
10
0
20
40
60
80
100
120
140
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE (%)
FIG. 2 TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
TJ=25℃
TJ=125℃
0.1
1
10
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
FORWARD VOLTAGE (V)
FIG. 4 TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS


Số phần tương tự - KBL607G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
KBL607G TSC-KBL607G Datasheet
146Kb / 2P
   Single Phase 6.0AMPS. Glass Passivated Bridge Rectifiers
KBL607G TSC-KBL607G Datasheet
199Kb / 4P
   Glass Passivated Bridge Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - KBL607G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HY ELECTRONIC CORP.
DB101 HY-DB101_1 Datasheet
95Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS
DF005 HY-DF005_1 Datasheet
93Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS
RS101G HY-RS101G_1 Datasheet
93Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
KBL4005G-G COMCHIP-KBL4005G-G Datasheet
83Kb / 3P
   Glass Passivated Bridge Rectifiers
SC35VB80S-G COMCHIP-SC35VB80S-G Datasheet
106Kb / 3P
   Glass Passivated Bridge Rectifiers
logo
Yea Shin Technology Co....
2W005G YEASHIN-2W005G Datasheet
356Kb / 2P
   Glass Passivated Bridge Rectifiers
logo
Taiwan Semiconductor Co...
UR3KB60 TSC-UR3KB60_13 Datasheet
200Kb / 3P
   Glass Passivated Bridge Rectifiers
logo
Gaomi Xinghe Electronic...
GBU10005 GXELECTRONICS-GBU10005 Datasheet
589Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
KBP2005G-G COMCHIP-KBP2005G-G Datasheet
73Kb / 3P
   Glass Passivated Bridge Rectifiers
logo
Taiwan Semiconductor Co...
DBL101G TSC-DBL101G_15 Datasheet
196Kb / 4P
   Glass Passivated Bridge Rectifiers
TS10K40 TSC-TS10K40_14 Datasheet
210Kb / 4P
   Glass Passivated Bridge Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com