công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS1P6LHM3-85A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SS1P6LHM3-85A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Rectifiers
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SS1P6LHM3-85A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SS1P6LHM3-85A Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SS1P6LHM3-85A Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SS1P6LHM3-85A Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SS1P6LHM3-85A Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SS1P6LHM3-85A Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
SS1P5L thru SS1P6L
www.vishay.com
Vishay General Semiconductor
Revision: 28-Mar-12
3
Document Number: 89063
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Fig. 3 - Typical Instantaneous Forward Characteristics
Fig. 4 - Typical Reverse Leakage Characteristics
Fig. 5 - Typical Junction to Capacitance
Fig. 6 - Typical Transient Thermal Impedance
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters)
0.1
1
10
100
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
Instantaneous Forward Voltage (V)
T
A = 150 °C
T
A = 125 °C
T
A = 25 °C
0.1
1
10
100
1000
10 000
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
T
A = 150 °C
T
A = 125 °C
T
A = 25 °C
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
10
100
1000
0.1
1
10
100
Reverse Voltage (V)
T
A = 25 °C
f = 1.0 MHz
V
sig = 50 mVp-p
1
10
100
1000
0.01
0.1
1
10
100
t - Pulse Duration (s)
Junction to Ambient
DO-220AA (SMP)
Cathode Band
0.086 (2.18)
0.074 (1.88)
0.142 (3.61)
0.126 (3.19)
0.158 (4.00)
0.146 (3.70)
0.013 (0.35)
0.004 (0.10)
0.012 (0.30)
0.000 (0.00)
0.018 (0.45)
0.006 (0.15)
0.045 (1.15)
0.033 (0.85)
0.036 (0.91)
0.024 (0.61)
0.032 (0.80)
0.016 (0.40)
0.103 (2.60)
0.087 (2.20)
0.053 (1.35)
0.041 (1.05)
0.012 (0.30) REF.
0.100
(2.54)
0.105
(2.67)
0.025
(0.635)
0.030
(0.762)
0.050
(1.27)


Số phần tương tự - SS1P6LHM3-85A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SS1P6LHM3-85A VISHAY-SS1P6LHM3-85A Datasheet
87Kb / 4P
   High Current Density Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 19-Apr-11
More results

Mô tả tương tự - SS1P6LHM3-85A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
LMBR1200ETIG LRC-LMBR1200ETIG Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
SB220 LRC-SB220 Datasheet
262Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
SBT1020 DIOTEC-SBT1020 Datasheet
378Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, SCHOTTKY BARRIER GLEICHRICHTER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
15SQ030 PFS-15SQ030 Datasheet
269Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
1N5817 PANJIT-1N5817_09 Datasheet
49Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
MBR20H100FCT-G COMCHIP-MBR20H100FCT-G Datasheet
87Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
SD1020CT PANJIT-SD1020CT_05 Datasheet
426Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
1N5817 HY-1N5817 Datasheet
34Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR520 HY-SR520 Datasheet
42Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR830T HY-SR830T Datasheet
39Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR2030CT HY-SR2030CT Datasheet
40Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com