công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STW9B12G bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Seoul Semiconductor

tên linh kiện STW9B12G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thermally Enhanced Package Design
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEOUL [Seoul Semiconductor]
Trang chủ  http://www.seoulsemicon.com
Logo SEOUL - Seoul Semiconductor

STW9B12G bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Seoul Semiconductor

Back Button STW9B12G Datasheet HTML 7Page - Seoul Semiconductor STW9B12G Datasheet HTML 8Page - Seoul Semiconductor STW9B12G Datasheet HTML 9Page - Seoul Semiconductor STW9B12G Datasheet HTML 10Page - Seoul Semiconductor STW9B12G Datasheet HTML 11Page - Seoul Semiconductor STW9B12G Datasheet HTML 12Page - Seoul Semiconductor STW9B12G Datasheet HTML 13Page - Seoul Semiconductor STW9B12G Datasheet HTML 14Page - Seoul Semiconductor STW9B12G Datasheet HTML 15Page - Seoul Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 24 page
background image
www.seoulsemicon.com
Product Data Sheet
STW9B12G
– Mid-Power LED
11
Color Bin Structure
Part Number
Luminous Intensity (cd)
@ IF = 30mA
Color
Chromaticity
Coordinate
@ IF = 30mA
Typical Forward
Voltage (VF) @ IF = 30mA
Bin Code
Min.
Max.
Bin Code
Min.
Max.
STW9B12G
K0
2.0
2.5
Refer to page.14
Y3
2.9
3.0
K5
2.5
3.0
Z1
3.0
3.1
L0
3.0
3.5
Z2
3.1
3.2
Z3
3.2
3.3
Table 4. Bin Code description
CCT
CIE
IV Rank
3200~3700 K
F
K0
K5
L0
2900~3200 K
G
K0
K5
L0
2600~2900 K
H
K0
K5
L0
Table 5. Intensity rank distribution
Available Ranks
Notes :
(1) All measurements were made under the standardized environment of Seoul Semiconductor.
(2) Seoul Semiconductor sorts the LED package according to the luminous intensity IV.
(3) The lumen table is only for reference.


Số phần tương tự - STW9B12G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
STW9B12B-NZ SEOUL-STW9B12B-NZ Datasheet
947Kb / 23P
   Achieving the best system cost in Mid Power
STW9B12C SEOUL-STW9B12C Datasheet
685Kb / 23P
   Thermally Enhanced Package Design
More results

Mô tả tương tự - STW9B12G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
STW8C2PA SEOUL-STW8C2PA Datasheet
1Mb / 31P
   Thermally Enhanced Package Design
STW9C2SA SEOUL-STW9C2SA Datasheet
1Mb / 32P
   Thermally Enhanced Package Design
STW8C2SB-NZ SEOUL-STW8C2SB-NZ Datasheet
1Mb / 30P
   Thermally Enhanced Package Design
STW7C12Y SEOUL-STW7C12Y Datasheet
886Kb / 25P
   Thermally Enhanced Package Design
STW8B12B-NZ SEOUL-STW8B12B-NZ Datasheet
812Kb / 24P
   Thermally Enhanced Package Design
STW8B12B SEOUL-STW8B12B Datasheet
871Kb / 30P
   Thermally Enhanced Package Design
STW8B12G SEOUL-STW8B12G Datasheet
911Kb / 29P
   Thermally Enhanced Package Design
STW9C2SB-NZ SEOUL-STW9C2SB-NZ Datasheet
1Mb / 30P
   Thermally Enhanced Package Design
STW7C2SA SEOUL-STW7C2SA Datasheet
1Mb / 31P
   Thermally Enhanced Package Design
STW8B12C SEOUL-STW8B12C Datasheet
894Kb / 31P
   Thermally Enhanced Package Design
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com