công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STW8B12G bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Seoul Semiconductor

tên linh kiện STW8B12G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thermally Enhanced Package Design
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEOUL [Seoul Semiconductor]
Trang chủ  http://www.seoulsemicon.com
Logo SEOUL - Seoul Semiconductor

STW8B12G bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Seoul Semiconductor

  STW8B12G Datasheet HTML 1Page - Seoul Semiconductor STW8B12G Datasheet HTML 2Page - Seoul Semiconductor STW8B12G Datasheet HTML 3Page - Seoul Semiconductor STW8B12G Datasheet HTML 4Page - Seoul Semiconductor STW8B12G Datasheet HTML 5Page - Seoul Semiconductor STW8B12G Datasheet HTML 6Page - Seoul Semiconductor STW8B12G Datasheet HTML 7Page - Seoul Semiconductor STW8B12G Datasheet HTML 8Page - Seoul Semiconductor STW8B12G Datasheet HTML 9Page - Seoul Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 29 page
background image
www.seoulsemicon.com
Product Data Sheet
STW8B12G
– Mid-Power LED
3
Performance Characteristics
Part Number
CCT (K) [1]
RANK
Luminous Intensity [2]
IV(cd)
Luminous Flux [3]
ФV (lm)
CRI
Ra
Typ.
Min
Max
Min
Max
Min.
STW8B12G
6500
K5
2.5
3.0
7.3
8.7
80
L0
3.0
3.5
9.0
10.2
80
L5
3.5
4.0
10.2
11.6
80
5600
K5
2.5
3.0
7.3
8.7
80
L0
3.0
3.5
9.0
10.2
80
L5
3.5
4.0
10.2
11.6
80
5000
K5
2.5
3.0
7.3
8.7
80
L0
3.0
3.5
9.0
10.2
80
L5
3.5
4.0
10.2
11.6
80
M0
4.0
4.5
11.6
13.0
80
4500
K5
2.5
3.0
7.3
8.7
80
L0
3.0
3.5
9.0
10.2
80
L5
3.5
4.0
10.2
11.6
80
4000
K5
2.5
3.0
7.3
8.7
80
L0
3.0
3.5
9.0
10.2
80
L5
3.5
4.0
10.2
11.6
80
3500
K5
2.5
3.0
7.3
8.7
80
L0
3.0
3.5
9.0
10.2
80
L5
3.5
4.0
10.2
11.6
80
3000
K5
2.5
3.0
7.3
8.7
80
L0
3.0
3.5
9.0
10.2
80
L5
3.5
4.0
10.2
11.6
80
2700
K5
2.5
3.0
7.3
8.7
80
L0
3.0
3.5
9.0
10.2
80
L5
3.5
4.0
10.2
11.6
80
Table 2. Product Selection Guide, IF=30mA , Ta=25ºC, RH30%
Notes :
(1) Correlated Color Temperature is derived from the CIE 1931 Chromaticity diagram.
Color coordinate :
0.007
(2) Seoul Semiconductor maintains a tolerance of
7% on Intensity and power measurements.
The luminous intensity IV was measured at the peak of the spatial pattern which may not be
aligned with the mechanical axis of the LED package.
(3) Calculated performance values are for reference only.


Số phần tương tự - STW8B12G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
STW8B12B SEOUL-STW8B12B Datasheet
871Kb / 30P
   Thermally Enhanced Package Design
STW8B12B-NZ SEOUL-STW8B12B-NZ Datasheet
812Kb / 24P
   Thermally Enhanced Package Design
STW8B12C SEOUL-STW8B12C Datasheet
894Kb / 31P
   Thermally Enhanced Package Design
More results

Mô tả tương tự - STW8B12G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
STW8C2PA SEOUL-STW8C2PA Datasheet
1Mb / 31P
   Thermally Enhanced Package Design
STW9C2SA SEOUL-STW9C2SA Datasheet
1Mb / 32P
   Thermally Enhanced Package Design
STW8C2SB-NZ SEOUL-STW8C2SB-NZ Datasheet
1Mb / 30P
   Thermally Enhanced Package Design
STW7C12Y SEOUL-STW7C12Y Datasheet
886Kb / 25P
   Thermally Enhanced Package Design
STW8B12B-NZ SEOUL-STW8B12B-NZ Datasheet
812Kb / 24P
   Thermally Enhanced Package Design
STW8B12B SEOUL-STW8B12B Datasheet
871Kb / 30P
   Thermally Enhanced Package Design
STW9B12G SEOUL-STW9B12G Datasheet
718Kb / 24P
   Thermally Enhanced Package Design
STW9C2SB-NZ SEOUL-STW9C2SB-NZ Datasheet
1Mb / 30P
   Thermally Enhanced Package Design
STW7C2SA SEOUL-STW7C2SA Datasheet
1Mb / 31P
   Thermally Enhanced Package Design
STW8B12C SEOUL-STW8B12C Datasheet
894Kb / 31P
   Thermally Enhanced Package Design
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com