công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STW8B12B bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Seoul Semiconductor

tên linh kiện STW8B12B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thermally Enhanced Package Design
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEOUL [Seoul Semiconductor]
Trang chủ  http://www.seoulsemicon.com
Logo SEOUL - Seoul Semiconductor

STW8B12B bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Seoul Semiconductor

Back Button STW8B12B Datasheet HTML 3Page - Seoul Semiconductor STW8B12B Datasheet HTML 4Page - Seoul Semiconductor STW8B12B Datasheet HTML 5Page - Seoul Semiconductor STW8B12B Datasheet HTML 6Page - Seoul Semiconductor STW8B12B Datasheet HTML 7Page - Seoul Semiconductor STW8B12B Datasheet HTML 8Page - Seoul Semiconductor STW8B12B Datasheet HTML 9Page - Seoul Semiconductor STW8B12B Datasheet HTML 10Page - Seoul Semiconductor STW8B12B Datasheet HTML 11Page - Seoul Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 30 page
background image
www.seoulsemicon.com
Product Data Sheet
STW8B12B
– Mid-Power LED
7
Forward Current Characteristics
Product Data Sheet
0
20
40
60
80
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Forward Current(mA)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
Forward Voltage [V]
Fig 3. Forward Voltage vs. Forward Current , Ta=25℃
Fig 4. Forward Current vs. Relative Luminous Flux, Ta=25℃


Số phần tương tự - STW8B12B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
STW8B12B-NZ SEOUL-STW8B12B-NZ Datasheet
812Kb / 24P
   Thermally Enhanced Package Design
More results

Mô tả tương tự - STW8B12B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
STW8C2PA SEOUL-STW8C2PA Datasheet
1Mb / 31P
   Thermally Enhanced Package Design
STW9C2SA SEOUL-STW9C2SA Datasheet
1Mb / 32P
   Thermally Enhanced Package Design
STW8C2SB-NZ SEOUL-STW8C2SB-NZ Datasheet
1Mb / 30P
   Thermally Enhanced Package Design
STW7C12Y SEOUL-STW7C12Y Datasheet
886Kb / 25P
   Thermally Enhanced Package Design
STW8B12B-NZ SEOUL-STW8B12B-NZ Datasheet
812Kb / 24P
   Thermally Enhanced Package Design
STW8B12G SEOUL-STW8B12G Datasheet
911Kb / 29P
   Thermally Enhanced Package Design
STW9B12G SEOUL-STW9B12G Datasheet
718Kb / 24P
   Thermally Enhanced Package Design
STW9C2SB-NZ SEOUL-STW9C2SB-NZ Datasheet
1Mb / 30P
   Thermally Enhanced Package Design
STW7C2SA SEOUL-STW7C2SA Datasheet
1Mb / 31P
   Thermally Enhanced Package Design
STW8B12C SEOUL-STW8B12C Datasheet
894Kb / 31P
   Thermally Enhanced Package Design
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com