công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STW0Q2PA bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Seoul Semiconductor

tên linh kiện STW0Q2PA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Lead Frame type LED PKG
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEOUL [Seoul Semiconductor]
Trang chủ  http://www.seoulsemicon.com
Logo SEOUL - Seoul Semiconductor

STW0Q2PA bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Seoul Semiconductor

  STW0Q2PA Datasheet HTML 1Page - Seoul Semiconductor STW0Q2PA Datasheet HTML 2Page - Seoul Semiconductor STW0Q2PA Datasheet HTML 3Page - Seoul Semiconductor STW0Q2PA Datasheet HTML 4Page - Seoul Semiconductor STW0Q2PA Datasheet HTML 5Page - Seoul Semiconductor STW0Q2PA Datasheet HTML 6Page - Seoul Semiconductor STW0Q2PA Datasheet HTML 7Page - Seoul Semiconductor STW0Q2PA Datasheet HTML 8Page - Seoul Semiconductor STW0Q2PA Datasheet HTML 9Page - Seoul Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 24 page
background image
APCPCWM_4828539:WP_0000001WP_0000001
서식번호 : SSC-QP-7-07-12 (Rev.01)
SSC
SSC-
-STW0Q2PA
STW0Q2PA
September 2012
September 2012
www.seoulsemicon.com
www.seoulsemicon.com
Features
Applications
Description
• Lead Frame type
LED PKG
size: 5.6*3.0
thickness 0.9mm
• White colored SMT
package
• Pb-free Reflow
Soldering Application
• RoHS compliant
• Interior lighting
• General lighting
• Indoor and out door
displays
• Architectural /
Decorative lighting
STW0Q2PA
STW0Q2PA
This surface-mount
LED comes in standard
package dimension.
It has a substrate made up
of a molded plastic reflector
sitting on top of a lead frame.
The die is attached within the reflector cavity and the
cavity is encapsulated by silicone.
The package design coupled with careful selection of
component materials allow these products to perform
with high reliability.


Số phần tương tự - STW0Q2PA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
STW0Q14A SEOUL-STW0Q14A Datasheet
1,003Kb / 18P
   Pb-Free Reflow soldering application RoHS copliant
More results

Mô tả tương tự - STW0Q2PA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
SSC-STW0Q2PA SEOUL-SSC-STW0Q2PA Datasheet
3Mb / 24P
   Lead Frame type LED PKG size: 5.6*3.0 thickness 0.9mm
STW8Q14BE SEOUL-STW8Q14BE Datasheet
3Mb / 26P
   Lead Frame type LED PKG size: 5.6*3.0 thickness 0.9mm
STW8Q14C SEOUL-STW8Q14C Datasheet
3Mb / 27P
   Lead Frame type LED PKG size: 5.6*3.0 thickness 0.75mm
STW9Q14B SEOUL-STW9Q14B Datasheet
3Mb / 25P
   Lead Frame type LED PKG size:5.6*3.0 thickness 0.9mm
STW9Q14C SEOUL-STW9Q14C Datasheet
554Kb / 24P
   Lead Frame type LEd PKG size:5.6*3.0 thickness 0.75mm
STW8Q2PA SEOUL-STW8Q2PA_12 Datasheet
3Mb / 26P
   Leda Frame type LED PKG size: 5.6*3.0 thickness 0.9mm
logo
List of Unclassifed Man...
SPMWHT520AN2BAA0S0 ETC2-SPMWHT520AN2BAA0S0 Datasheet
1Mb / 18P
   Lead Frame Type LED Package (5.2 * 6.0 * t 1.3mm)
logo
Everlight Electronics C...
T3D-AQ1R2TY EVERLIGHT-T3D-AQ1R2TY_13 Datasheet
352Kb / 10P
   The 16-216 SMD LED is much smaller than lead frame type components
logo
Bothhand USA, LP.
ST1LLF BOTHHAND-ST1LLF Datasheet
179Kb / 2P
   Lead Frame & Injection Technology
logo
Mitsubishi Electric Sem...
MGF0952P MITSUBISHI-MGF0952P Datasheet
1Mb / 50P
   L & S BAND GaAs FET [ Plastic Mold Lead-less PKG ]
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com