công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5820 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện 1N5820
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Rectifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

1N5820 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  1N5820 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd 1N5820 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd 1N5820 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd 1N5820 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
PART NO.
PART NO.
1N5820
1N5820
(TA=25℃ unless otherwise noted)
Document Number: D1307015
Version: G13
RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES
500 / AMMO box
1N5820 A0
A0
1N5820 A0G
A0
G
DO-201AD
X0
DO-201AD
Forming
Green compound
Note 1: "x" defines voltage from 20V (1N5820) to 40V (1N5822)
EXAMPLE
PREFERRED P/N
PACKING CODE
GREEN COMPOUND
CODE
DESCRIPTION
DO-201AD
R0
PACKING
B0
DO-201AD
1,250 / 13" Reel
PACKAGE
500 / Bulk packing
1N5820 thru 1N5822
Taiwan Semiconductor
ORDERING INFORMATION
PACKING CODE
GREEN COMPOUND
CODE
1N582x
(Note 1)
A0
Suffix "G"
0
1
2
3
4
0
20
40
60
80
100
120
140
LEAD TEMPERATURE (oC)
FIG.1- MAXIMUM FORWARD CURRENT
DERATING CURVE
RESISTIVE OF
INDUCTIVE LOAD
10
20
30
40
50
60
70
80
1
10
100
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
FIG. 2- MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD
SURGE CURRENT
8.3ms Single Half Sine Wave
JEDEC Method
0.001
0.01
0.1
1
10
0
20
40
60
80
100
120
140
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE (%)
FIG. 4 TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
TJ=100℃
TJ=25℃
TJ=75℃
0.1
1
10
100
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
FORWARD VOLTAGE (V)
FIG. 3- TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
Pulse Width=300μs
1% Duty Cycle
1N5820
1N5821-1N5822


Số phần tương tự - 1N5820

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
1N5820 MOTOROLA-1N5820 Datasheet
168Kb / 6P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS 3.0 AMPERES 20, 30, 40 VOLTS
logo
Rugao Dachang Electroni...
1N5820 DACHANG-1N5820 Datasheet
119Kb / 2P
   PLASTIC SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N5820 TSC-1N5820 Datasheet
245Kb / 2P
   3.0 AMPS. Schottky Barrier Rectifiers
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
1N5820 PACELEADER-1N5820 Datasheet
467Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Bytes
1N5820 BYTES-1N5820 Datasheet
151Kb / 2P
   3.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results

Mô tả tương tự - 1N5820

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
CRS14 TOSHIBA-CRS14 Datasheet
191Kb / 6P
   Schottky Barrier Rectifier Schottky Barrier Type
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
SS12 PFS-SS12 Datasheet
559Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Sanken electric
FMW-2156 SANKEN-FMW-2156 Datasheet
209Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier
logo
Micro Commercial Compon...
1N60 MCC-1N60 Datasheet
419Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifier
LL60 MCC-LL60 Datasheet
400Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifier
logo
Vishay Siliconix
1N5820 VISHAY-1N5820_09 Datasheet
68Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier
Revision: 20-Oct-09
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
S5817 BILIN-S5817 Datasheet
57Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
SBL1030 VISHAY-SBL1030 Datasheet
142Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifier
Revision: 25-Apr-08
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
MPL1035PT CHENMKO-MPL1035PT Datasheet
260Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SPL270CTPT CHENMKO-SPL270CTPT Datasheet
161Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SPL320LLPT CHENMKO-SPL320LLPT Datasheet
153Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com