công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5400 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện 1N5400
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Rectifiers
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

1N5400 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  1N5400 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd 1N5400 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd 1N5400 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd 1N5400 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
CREAT BY ART
Min
Max
Min
Max
A
5.00
5.60
0.197
0.220
B
1.20
1.30
0.048
0.052
C
25.40
-
1.000
-
D
8.50
9.50
0.335
0.375
E
25.40
-
1.000
-
P/N =
Specific Device Code
G =
Green Compound
YWW = Date Code
F =
Factory Code
Document Number: DS_D1406023
Version: F14
MARKING DIAGRAM
DO-201AD
1N5400 thru 1N5408
Taiwan Semiconductor
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS
DIM.
Unit (mm)
Unit (inch)
1
10
100
1000
110
100
REVERSE VOLTAGE (V)
FIG. 5 TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
f=1.0MHz
Vslg=50mVp-p


Số phần tương tự - 1N5400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
1N5400 MOTOROLA-1N5400 Datasheet
44Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIERS 50-1000 VOLTS 3.0 AMPERE
logo
SAMYANG ELECTRONICS CO....
1N5400 SAMYANG-1N5400 Datasheet
457Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
Diotec Semiconductor
1N5400 DIOTEC-1N5400 Datasheet
96Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes ??Silizium-Gleichrichterdioden
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N5400 TSC-1N5400 Datasheet
242Kb / 2P
   3.0 AMPS. Silicon Rectifiers
logo
Taiwan Memory Technolog...
1N5400 TMT-1N5400 Datasheet
173Kb / 4P
   3A, 50V - 1000V Silicon Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - 1N5400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
BYW27-50 EIC-BYW27-50 Datasheet
15Kb / 2P
   SILICON RECTIFIERS
logo
Yangzhou yangjie electr...
30A YANGJIE-30A Datasheet
263Kb / 2P
   SILICON RECTIFIERS
logo
Guangdong Juxing Electr...
RL201 JUXING-RL201 Datasheet
3Mb / 2P
   SILICON RECTIFIERS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
N3260-73 NJSEMI-N3260-73 Datasheet
64Kb / 1P
   Silicon Rectifiers
1N3260 NJSEMI-1N3260 Datasheet
171Kb / 1P
   Silicon Rectifiers
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N5391 TSC-1N5391_14 Datasheet
198Kb / 4P
   Silicon Rectifiers
logo
Guangdong Juxing Electr...
6A05 JUXING-6A05 Datasheet
417Kb / 2P
   SILICON RECTIFIERS
logo
Guangdong Kexin Industr...
KLL4001 KEXIN-KLL4001 Datasheet
32Kb / 1P
   Silicon Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
1N5391 DIOTEC-1N5391 Datasheet
177Kb / 2P
   Silicon Rectifiers
BY251 DIOTEC-BY251 Datasheet
188Kb / 2P
   Silicon Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com