công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM5100A bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện SM5100A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Rectifiers
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

SM5100A bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Leshan Radio Company

  SM5100A_15 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company SM5100A_15 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company SM5100A_15 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company SM5100A_15 Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company SM5100A_15 Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company SM5100A_15 Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company SM5100A_15 Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company SM5100A_15 Datasheet HTML 8Page - Leshan Radio Company SM5100A_15 Datasheet HTML 9Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
标题Titile:
B. 载带
类型
SMA
SMB
SMC
W
12±0.3
12±0.3
16±0.3
P14±0.1
8±0.1
8±0.1
E
1.75±0.1
1.75±0.1
1.75±0.1
F
5.5±.05
5.5±0.05
7.5±.05
D0
1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05
D1
1.5±0.1
1.55±0.05
1.55±0.05
P04±0.1
4±0.1
4±0.1
P22±0.05
2±0.05
2±0.05
10P0
40±0.2
40±0.2
40±0.2
A0
2.79±0.1
3.8±0.1
6.05±0.1
B0
5.33±0.1
5.4±0.1
8.31±0.1
K0
2.36±0.1
2.45±0.1
2.54±0.1
T
0.25±0.05 0.25±0.05 0.25±0.05
2、SMD产品通用包装规范 General spec of SMD
5.2.1国内客户domestic
A. 7"卷盘reel
所有标签贴在卷盘负极 all the label on cathode side
A处:贴LRC标签;
B处:贴ROHS标签
C处:贴无卤标签 HF label
B. 13"卷盘 所有标签贴在卷盘负极 all the label on cathode side
(无卤产品才贴HF only)
A处:贴LRC标签;
B处:贴ROHS标签 C处:贴无卤标签(无卤产品才贴HF only)
4
塑封生产线SMD产品包装规范
第 3 版
第 0 次修改
文件编号:
WI-258
Packaging specification of SMD
A
A
A
SEC.:A-A'
Ao
P2
P1
A
Do
A'
B
Po
B'
SEC.:B-B'
t
D1
C
C
C
C


Số phần tương tự - SM5100A_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM5100A SECOS-SM5100A_15 Datasheet
425Kb / 2P
   5.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - SM5100A_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
LMBR1200ETIG LRC-LMBR1200ETIG Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
SB220 LRC-SB220 Datasheet
262Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
SBT1020 DIOTEC-SBT1020 Datasheet
378Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, SCHOTTKY BARRIER GLEICHRICHTER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
15SQ030 PFS-15SQ030 Datasheet
269Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
1N5817 PANJIT-1N5817_09 Datasheet
49Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
MBR20H100FCT-G COMCHIP-MBR20H100FCT-G Datasheet
87Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
SD1020CT PANJIT-SD1020CT_05 Datasheet
426Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
1N5817 HY-1N5817 Datasheet
34Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR520 HY-SR520 Datasheet
42Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR830T HY-SR830T Datasheet
39Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR2030CT HY-SR2030CT Datasheet
40Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com