công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM3100AF bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện SM3100AF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Rectifiers
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

SM3100AF bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Leshan Radio Company

  SM3100AF_15 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company SM3100AF_15 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company SM3100AF_15 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company SM3100AF_15 Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company SM3100AF_15 Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company SM3100AF_15 Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company SM3100AF_15 Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company SM3100AF_15 Datasheet HTML 8Page - Leshan Radio Company SM3100AF_15 Datasheet HTML 9Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
3. dimension:
SM340AF: " S"--肖特基产品;M---贴片产品; "3"--正向电流3A; " 40"---VB为40V;AF---SMA-FL封装;
SM320AF thru SM3100AF
SMA-FL
SMA-FL
MINMAX
MINMAX
A
4.4
4.8
0.173
0.189
B
1.3
1.5
0.051
0.059
C
3.3
3.7
0.130
0.146
D
2.3
2.7
0.091
0.106
E
H
0.9
1.2
0.036
0.047
J
0.11
0.21
0.005
0.009
DIM
MILLIMETERS
INCHES
0.90Typ
0.035Typ


Số phần tương tự - SM3100AF_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM3100AF SECOS-SM3100AF Datasheet
243Kb / 2P
   20V ~200V 3.0 Amp Surface Mount Schottky Bectifiers
logo
First Silicon Co., Ltd
SM3100AF FS-SM3100AF Datasheet
159Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 3.0A
logo
AiT Semiconductor Inc.
SM3100AF AITSEMI-SM3100AF Datasheet
598Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODES REVERSE VOLTAGE 20V TO 200V FORWARD CURRENT 3.0A
REV1.0
More results

Mô tả tương tự - SM3100AF_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
LMBR1200ETIG LRC-LMBR1200ETIG Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
SB220 LRC-SB220 Datasheet
262Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
SBT1020 DIOTEC-SBT1020 Datasheet
378Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, SCHOTTKY BARRIER GLEICHRICHTER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
15SQ030 PFS-15SQ030 Datasheet
269Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
1N5817 PANJIT-1N5817_09 Datasheet
49Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
MBR20H100FCT-G COMCHIP-MBR20H100FCT-G Datasheet
87Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
SD1020CT PANJIT-SD1020CT_05 Datasheet
426Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
1N5817 HY-1N5817 Datasheet
34Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR520 HY-SR520 Datasheet
42Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR830T HY-SR830T Datasheet
39Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR2030CT HY-SR2030CT Datasheet
40Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com