công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM380A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện SM380A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Rectifiers
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

SM380A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Leshan Radio Company

  SM380A_15 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company SM380A_15 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company SM380A_15 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company SM380A_15 Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Ratings and Characteristic Curves
( TA = 25°C unless otherwise noted )
SM320A thru SM3100A
Fig. 1 – Forward Current Derating Curve
Fig. 2 – Maximum Non-repetitive Peak
Forward Surge Current
Fig 4. – Typical Reverse Characteristics
Fig 3. – Typical Instantaneous Forward
Characteristics
Fig 6. – Typical Junction Capacitance
0
25
50
75
100 125
150 175
1
10
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0
20
40
60
80
100
0.1
1
10
100
1000
100
10
10
1.0
0.1
0.01
0.001
10
1.0
0.1
0.01
100
3.0
1.5
0
100
50
0
60 Hz
Resistive or
Inductive Load
TJ = TJ max
8.3ms Single Half Sine-wave
(JEDEC Method)
TJ = 25°C
Pulse width = 300µs
1% Duty Cycle
TJ = 25°C
f = 1.0 MHz
Vsig = 50mVp-p
Ambient Temperature, °C
Number of Cycles at 60Hz
Instantaneous Forward Voltage (V)
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
Reverse Voltage (V)
Tj=125℃
Tj=75℃
Tj=25℃
Fig 5. –typical transient thermal
impedance
10
1.0
0.1
100
0.01
0.1
1.0
10
100
t,Pulse duration,sec
LESHAN RADIO COMPANY, LTD.
2/3


Số phần tương tự - SM380A_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Goodwork Semiconductor ...
SM380A-CAR GWSEMI-SM380A-CAR Datasheet
50Kb / 2P
   3.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
First Silicon Co., Ltd
SM380AF FS-SM380AF Datasheet
159Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 3.0A
logo
AiT Semiconductor Inc.
SM380AF AITSEMI-SM380AF Datasheet
598Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODES REVERSE VOLTAGE 20V TO 200V FORWARD CURRENT 3.0A
REV1.0
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM380AS SECOS-SM380AS Datasheet
222Kb / 3P
   Voltage 20V ~ 200V 3.0 Amp Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - SM380A_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
LMBR1200ETIG LRC-LMBR1200ETIG Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
SB220 LRC-SB220 Datasheet
262Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
SBT1020 DIOTEC-SBT1020 Datasheet
378Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, SCHOTTKY BARRIER GLEICHRICHTER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
15SQ030 PFS-15SQ030 Datasheet
269Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
1N5817 PANJIT-1N5817_09 Datasheet
49Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
MBR20H100FCT-G COMCHIP-MBR20H100FCT-G Datasheet
87Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
SD1020CT PANJIT-SD1020CT_05 Datasheet
426Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
1N5817 HY-1N5817 Datasheet
34Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR520 HY-SR520 Datasheet
42Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR830T HY-SR830T Datasheet
39Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR2030CT HY-SR2030CT Datasheet
40Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com